Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SJ411 Datasheet(PDF) 5 Page - NEC

No. de pieza 2SJ411
Descripción Electrónicos  P-CHANNEL SIGNAL MOS FET FOR SWITCHING
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  NEC [NEC]
Página de inicio  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

2SJ411 Datasheet(HTML) 5 Page - NEC

  2SJ411 Datasheet HTML 1Page - NEC 2SJ411 Datasheet HTML 2Page - NEC 2SJ411 Datasheet HTML 3Page - NEC 2SJ411 Datasheet HTML 4Page - NEC 2SJ411 Datasheet HTML 5Page - NEC 2SJ411 Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
2SJ411
5
REFERENCE
Document Name
Document No.
NEC semiconductor device reliability/quality control system
TEI-1202
Quality grade on NEC semiconductor devices
IEI-1209
Semiconductor device mounting technology manual
C10535E
Guide to quality assurance for semiconductor devices
MEI-1202
Semiconductor selection guide
X10679E
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE vs. PULSE WIDTH
1 m
PW - Pulse Width - S
1
100
0.1
Single pulse
10
1000
10 m
100 m
1
10
100
1000


Número de pieza similar - 2SJ411

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
2SJ411 RENESAS-2SJ411 Datasheet
216Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
1996
More results

Descripción similar - 2SJ411

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NEC
2SJ199 NEC-2SJ199 Datasheet
308Kb / 6P
   P-CHANNEL MOS FET FOR SWITCHING
2SJ243 NEC-2SJ243 Datasheet
61Kb / 6P
   P-CHANNEL MOS FET FOR SWITCHING
2SJ165 NEC-2SJ165 Datasheet
384Kb / 6P
   P-CHANNEL MOS FET FOR SWITCHING
2SJ197 NEC-2SJ197 Datasheet
301Kb / 6P
   P-CHANNEL MOS FET FOR SWITCHING
2SJ202 NEC-2SJ202 Datasheet
406Kb / 6P
   P-CHANNEL MOS FET FOR SWITCHING
2SJ209 NEC-2SJ209 Datasheet
422Kb / 6P
   P-CHANNEL MOS FET FOR SWITCHING
2SJ211 NEC-2SJ211 Datasheet
394Kb / 6P
   P-CHANNEL MOS FET FOR SWITCHING
2SJ196 NEC-2SJ196 Datasheet
386Kb / 6P
   P-CHANNEL MOS FET FOR SWITCHING
2SJ204 NEC-2SJ204 Datasheet
323Kb / 6P
   P-CHANNEL MOS FET FOR SWITCHING
2SJ205 NEC-2SJ205 Datasheet
307Kb / 6P
   P-CHANNEL MOS FET FOR SWITCHING
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com