Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TA060-180-25-20 Datasheet(PDF) 2 Page - Transcom, Inc.

No. de pieza TA060-180-25-20
Descripción Electrónicos  6 ~ 18 GHz 20dBm Low Noise Amplifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
Página de inicio  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.

TA060-180-25-20 Datasheet(HTML) 2 Page - Transcom, Inc.

  TA060-180-25-20 Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc. TA060-180-25-20 Datasheet HTML 2Page - Transcom, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
TA060-180-25-20
REV0_2007/08/08
TRANSCOM, INC., 90 Dasoong 7
th Road, Tainan Science-Based Industrial Park, Hsin-She Shiang, Tainan County Taiwan
Web-Site: www.transcominc.com.tw
Phone: 886-6-5050086
Fax: 886-6-5051602
P 2/2


Número de pieza similar - TA060-180-25-20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Transcom, Inc.
TA060-180-25-24 TRANSCOM-TA060-180-25-24 Datasheet
63Kb / 2P
   6 ~ 18 GHz 24dBm Medium Power Amplifier
More results

Descripción similar - TA060-180-25-20

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Transcom, Inc.
TA060-180-30-20 TRANSCOM-TA060-180-30-20 Datasheet
77Kb / 2P
   6 ~ 18 GHz 20dBm Low Noise Amplifier
TA060-180-35-20 TRANSCOM-TA060-180-35-20 Datasheet
77Kb / 2P
   6 ~ 18 GHz 20dBm Power Amplifier
logo
Teledyne Technologies I...
TLA-18-6004 TELEDYNE-TLA-18-6004 Datasheet
893Kb / 2P
   Low Noise Amplifier 6 GHz - 18 GHz
TLA-18-6005 TELEDYNE-TLA-18-6005 Datasheet
891Kb / 2P
   Low Noise Amplifier 6 GHz - 18 GHz
TLA-18-6006 TELEDYNE-TLA-18-6006 Datasheet
891Kb / 2P
   Low Noise Amplifier 6 GHz - 18 GHz
CLA-18-6007 TELEDYNE-CLA-18-6007 Datasheet
896Kb / 2P
   Low Noise Amplifier 6 GHz - 18 GHz
CLA-18-6004 TELEDYNE-CLA-18-6004 Datasheet
898Kb / 2P
   Low Noise Amplifier 6 GHz - 18 GHz
CLA-18-6005 TELEDYNE-CLA-18-6005 Datasheet
896Kb / 2P
   Low Noise Amplifier 6 GHz - 18 GHz
CLA-18-6006 TELEDYNE-CLA-18-6006 Datasheet
896Kb / 2P
   Low Noise Amplifier 6 GHz - 18 GHz
TLA-18-6007 TELEDYNE-TLA-18-6007 Datasheet
891Kb / 2P
   Low Noise Amplifier 6 GHz - 18 GHz
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com