Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

FQD10N20TM Datasheet(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

No. de pieza FQD10N20TM
Descripción Electrónicos  200V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Página de inicio  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD10N20TM Datasheet(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD10N20TM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20TM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20TM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20TM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20TM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20TM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20TM Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20TM Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD10N20TM Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
  
 




















  










 











  













 


  



  




















 







 


  


  










 
!
"
"

#$
 
  





  
 !  
    
    
   
    
 !  
  "
#$  
%# &  
'  


Número de pieza similar - FQD10N20TM

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Fairchild Semiconductor
FQD10N20 FAIRCHILD-FQD10N20 Datasheet
787Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20 FAIRCHILD-FQD10N20 Datasheet
576Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD10N20 ISC-FQD10N20 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-07
logo
Fairchild Semiconductor
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C Datasheet
589Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 7.8 A, 360 mOhm
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com