Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SA1566 Datasheet(PDF) 5 Page - Hitachi Semiconductor

No. de pieza 2SA1566
Descripción Electrónicos  Silicon PNP Epitaxial
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Página de inicio  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SA1566 Datasheet(HTML) 5 Page - Hitachi Semiconductor

  2SA1566 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SA1566 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SA1566 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SA1566 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SA1566 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SA1566 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
0.16
0 – 0.1
+ 0.10
– 0.06
3 – 0.4
+ 0.10
– 0.05
0.95
0.95
1.9
± 0.2
2.95
± 0.2
Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Weight (reference value)
MPAK
Conforms
0.011 g
Unit: mm


Número de pieza similar - 2SA1566

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
2SA1566 RENESAS-2SA1566 Datasheet
168Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SA1566 KEXIN-2SA1566 Datasheet
35Kb / 1P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1566-D KEXIN-2SA1566-D Datasheet
852Kb / 3P
   PNP Transistors
2SA1566-E KEXIN-2SA1566-E Datasheet
852Kb / 3P
   PNP Transistors
logo
Renesas Technology Corp
2SA1566JIDTL-E RENESAS-2SA1566JIDTL-E Datasheet
168Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
More results

Descripción similar - 2SA1566

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hitachi Semiconductor
2SA1025 HITACHI-2SA1025 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1122 HITACHI-2SA1122 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1350 HITACHI-2SA1350 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1617 HITACHI-2SA1617 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1026 HITACHI-2SB1026 Datasheet
25Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1407 HITACHI-2SB1407 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB738 HITACHI-2SB738 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB791 HITACHI-2SB791 Datasheet
37Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
Renesas Technology Corp
2SA2080 RENESAS-2SA2080 Datasheet
85Kb / 8P
   SILICON PNP EPITAXIAL
HIT647 RENESAS-HIT647_15 Datasheet
76Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SA495 NJSEMI-2SA495 Datasheet
137Kb / 2P
   SILICON PNP EPITAXIAL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com