Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SK360 Datasheet(PDF) 4 Page - Hitachi Semiconductor

No. de pieza 2SK360
Descripción Electrónicos  Silicon N-Channel MOS FET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
Página de inicio  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SK360 Datasheet(HTML) 4 Page - Hitachi Semiconductor

  2SK360 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SK360 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SK360 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SK360 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SK360 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
0.16
0 – 0.1
+ 0.10
– 0.06
3 – 0.4
+ 0.10
– 0.05
0.95
0.95
1.9
± 0.2
2.95
± 0.2
Hitachi Code
JEDEC
EIAJ
Weight (reference value)
MPAK
Conforms
0.011 g
Unit: mm


Número de pieza similar - 2SK360

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
2SK360 RENESAS-2SK360 Datasheet
68Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Fuji Electric
2SK3600-01L FUJI-2SK3600-01L Datasheet
250Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
2SK3600-01S FUJI-2SK3600-01S Datasheet
250Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
2SK3600-01SJ FUJI-2SK3600-01SJ Datasheet
250Kb / 4P
   N-CHANNEL SILICON POWER MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3600L ISC-2SK3600L Datasheet
326Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Descripción similar - 2SK360

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Renesas Technology Corp
HAT2088R RENESAS-HAT2088R_15 Datasheet
110Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
H5N2802PF RENESAS-H5N2802PF_15 Datasheet
123Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
HAT2093R RENESAS-HAT2093R_15 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon N Channel Power MOS FET Silicon N Channel Power MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1157 HITACHI-2SK1157 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1301 HITACHI-2SK1301 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1328 HITACHI-2SK1328 Datasheet
33Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1526 HITACHI-2SK1526 Datasheet
50Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK619 HITACHI-2SK619 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON N-CHANNEL MOS FET
2SK1093 HITACHI-2SK1093 Datasheet
20Kb / 3P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1228 PANASONIC-2SK1228 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK615 PANASONIC-2SK615 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com