Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SI6975DQ Datasheet(PDF) 9 Page - Vishay Siliconix

No. de pieza SI6975DQ
Descripción Electrónicos  Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI6975DQ Datasheet(HTML) 9 Page - Vishay Siliconix

Back Button SI6975DQ Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI6975DQ Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI6975DQ Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI6975DQ Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI6975DQ Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI6975DQ Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI6975DQ Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI6975DQ Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix SI6975DQ Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
Document Number: 72611
www.vishay.com
Revision: 21-Jan-08
27
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR TSSOP-8
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.092
(2.337)
0.026
(0.660)
0.014
(0.356)
0.012
(0.305)
Return to Index
Return to Index


Número de pieza similar - SI6975DQ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI6975DQ VISHAY-SI6975DQ Datasheet
54Kb / 4P
   Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Oct-00
More results

Descripción similar - SI6975DQ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Analog Power
AM6923P ANALOGPOWER-AM6923P Datasheet
186Kb / 5P
   Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4933DY VISHAY-SI4933DY Datasheet
44Kb / 5P
   Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 25-Nov-02
SI1917EDH VISHAY-SI1917EDH_V01 Datasheet
119Kb / 6P
   Dual P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4933DY VISHAY-SI4933DY_V01 Datasheet
110Kb / 6P
   Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7909DN VISHAY-SI7909DN_V01 Datasheet
91Kb / 6P
   Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SIA975DJ VISHAY-SIA975DJ_V01 Datasheet
356Kb / 9P
   Dual P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7909DN VISHAY-SI7909DN Datasheet
185Kb / 5P
   Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 27-Jun-05
SI6913DQ-T1-E3 VISHAY-SI6913DQ-T1-E3 Datasheet
222Kb / 11P
   Dual P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. C, 11-Jun-12
SI6913DQ VISHAY-SI6913DQ Datasheet
79Kb / 5P
   Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI5943DU VISHAY-SI5943DU Datasheet
272Kb / 3P
   Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Jul-06
SI3973DV VISHAY-SI3973DV Datasheet
55Kb / 5P
   Dual P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 29-Mar-04
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com