Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BC856W Datasheet(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No. de pieza BC856W
Descripción Electrónicos  PNP Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Página de inicio  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

BC856W Datasheet(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  BC856W_15 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd BC856W_15 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd BC856W_15 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
Transistors
PNP Transistors
BC856W,BC857W,BC858W
(KC856W,KC857W,KC858W)
Typical Characterisitics
-0
-2
-4
-6
-8
-10
-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-0.1
-1
-10
0
3
6
9
12
15
-1
-10
-100
0
100
200
300
400
500
0
25
50
75
100
125
150
0
30
60
90
120
150
180
-0.1
-1
-10
-100
-0
-200
-400
-600
-800
-1000
-0.1
-1
-10
-100
-10
-100
-1000
COMMON
EMITTER
T
a=25
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
CE
(V)
Static Characteristic
-18uA
-16uA
-10uA
-20uA
-14uA
-12uA
-8uA
-6uA
-4uA
I
B=-2uA
P
C
——
T
a
REVERSE BIAS VOLTAGE V (V)
C
ob
C
ib
f=1MHz
I
E=0/IC=0
T
a=25
V
CB /
V
EB
C
ob
/ C
ib
——
V
CE=-5V
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
T
a=25
T
a=100
I
C
h
FE
——
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
V
BEsat
——
I
C
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
T
a=100
T
a=25
β=20
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
T
a=25
T
a=100
β=20
V
CEsat
——
I
C


Número de pieza similar - BC856W_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Diotec Semiconductor
BC856W DIOTEC-BC856W_11 Datasheet
98Kb / 2P
   Surface Mount General Purpose Si-Epi-Planar Transistors
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BC856W BILIN-BC856W_14 Datasheet
249Kb / 5P
   PNP Silicon Epitaxial Planar Transistor
More results

Descripción similar - BC856W_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
NXP Semiconductors
PEMB10_PUMB10 PHILIPS-PEMB10_PUMB10_15 Datasheet
626Kb / 15P
   PNP/PNP resistor-equipped transistors; PNP/PNP resistor-equipped transistors;
Rev. 3-3 January 2012
logo
Weitron Technology
2N5401 WEITRON-2N5401 Datasheet
720Kb / 4P
   PNP Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SB1026-HF KEXIN-2SB1026-HF_15 Datasheet
951Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027 KEXIN-2SB1027_15 Datasheet
893Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027-HF KEXIN-2SB1027-HF_15 Datasheet
896Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1070 KEXIN-2SB1070_15 Datasheet
1,002Kb / 2P
   PNP Transistors
2SB1115-HF KEXIN-2SB1115-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1118 KEXIN-2SB1118_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1120 KEXIN-2SB1120_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1174 KEXIN-2SB1174_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1176 KEXIN-2SB1176_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com