Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

2SD2114 Datasheet(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

No. de pieza 2SD2114
Descripción Electrónicos  NPN Plastic-Encapsulate Transistor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Página de inicio  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

2SD2114 Datasheet(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  2SD2114_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH 2SD2114_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH 2SD2114_15 Datasheet HTML 3Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Elektronische Bauelemente
2SD2114
0.5A , 25V
NPN Plastic-Encapsulate Transistor
27-Nov-2012 Rev. C
Page 2 of 3
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
CHARACTERISTIC CURVES


Número de pieza similar - 2SD2114_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SD2114 SECOS-2SD2114_11 Datasheet
256Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistor
More results

Descripción similar - 2SD2114_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SD2142 SECOS-2SD2142 Datasheet
218Kb / 2P
   NPN Plastic Plastic-Encapsulate Transistor
2SD2142 SECOS-2SD2142_15 Datasheet
335Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistor
2SD601A SECOS-2SD601A_15 Datasheet
58Kb / 1P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistor
2SC2859 SECOS-2SC2859_15 Datasheet
526Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistor
2SC2883 SECOS-2SC2883_15 Datasheet
370Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistor
2SC4215 SECOS-2SC4215_15 Datasheet
195Kb / 3P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistor
BCP3669 SECOS-BCP3669_15 Datasheet
191Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistor
BC817W SECOS-BC817W_15 Datasheet
240Kb / 2P
   NPN Plastic Encapsulate Transistor
M8050T SECOS-M8050T_15 Datasheet
64Kb / 1P
   NPN Plastic Encapsulate Transistor
logo
Weitron Technology
2SD2098 WEITRON-2SD2098 Datasheet
111Kb / 5P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistor
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com