Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IRF7523D1 Datasheet(PDF) 4 Page - International Rectifier

No. de pieza IRF7523D1
Descripción Electrónicos  FETKY??MOSFET / Schottky Diode(Vdss=30V, Rds(on)=0.11ohm, Schottky Vf=0.39V)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  IRF [International Rectifier]
Página de inicio  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF7523D1 Datasheet(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF7523D1 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF7523D1 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF7523D1 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF7523D1 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF7523D1 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF7523D1 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF7523D1 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF7523D1 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
IRF7523D1
4
www.irf.com
Power Mosfet Characteristics
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical On-Resistance Vs. Drain
Current
Fig 7. Typical On-Resistance Vs. Gate
Voltage
Fig 5. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
-60
-40
-20
0
2 0
4 0
6 0
8 0
100
120
140
160
J
T
, J u nc tion T em perature (°C )
V
= 1 0 V
GS
A
I
= 1 .7 A
D
0.1
1
10
100
1
1 0
100
V
, D ra in-to-S o urc e V o lta ge (V )
DS
O P E R A T IO N IN T H IS A R E A L IM ITE D
B Y R DS (on)
T
= 2 5 °C
T
= 150°C
Sin g le Pu ls e
1m s
10m s
A
A
J
100µ s
10µ s
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
2
6
10
14
A
/5
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
I
= 2.7A
0.0
0.1
0.2
0.3
02
46
8
A
I , Drain Current (A)
,
VGS = 10V
VGS = 4.5V


Número de pieza similar - IRF7523D1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRF7523D1PBF IRF-IRF7523D1PBF Datasheet
185Kb / 10P
   Co-packaged HEXFET짰 Power MOSFET and Schottky Diode
More results

Descripción similar - IRF7523D1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRF7526D1 IRF-IRF7526D1 Datasheet
120Kb / 8P
   FETKY??MOSFET & Schottky Diode(Vdss=-30V, Rds(on)=0.20ohm, Schottky Vf=0.39V)
IRF7521D1 IRF-IRF7521D1 Datasheet
177Kb / 8P
   FETKY??MOSFET / Schottky Diode(Vdss=20V, Rds(on)=0.135ohm, Schottky Vf=0.39V)
IRF7524D1 IRF-IRF7524D1 Datasheet
151Kb / 8P
   FETKY??MOSFET & Schottky Diode(Vdss=-20V, Rds(on)=0.27ohm, Schottky Vf=0.39V)
IRF7534D1 IRF-IRF7534D1 Datasheet
106Kb / 8P
   FETKY MOSFET & Schottky Diode(Vdss=-20V, Rds(on)=0.055ohm, Schottky Vf=0.39V)
IRF7322D1 IRF-IRF7322D1 Datasheet
174Kb / 8P
   MOSFET Schottky Diode ( VDSS = -20V , RDS(on) = 0.058W , Schottky Vf = 0.39V )
IRF5803D2 IRF-IRF5803D2 Datasheet
127Kb / 11P
   FETKY??MOSFET & Schottky Diode(Vdss=-40V, Rds(on)=112ohm)
IRF7353D2PBF IRF-IRF7353D2PBF Datasheet
122Kb / 8P
   MOSFET / Schottky Diode (VDSS = 30V , RDS(on) = 0.029廓 , Schottky VF = 0.52V)
IRL3103D1S IRF-IRL3103D1S Datasheet
126Kb / 7P
   FETKY??MOSFET & SCHOTTKY RECTIFIER(Vdss=30V, Rds(on)=0.014ohm, Id=64A)
IRL3103D2 IRF-IRL3103D2 Datasheet
116Kb / 6P
   FETKY??MOSFET & SCHOTTKY RECTIFIER(Vdss=30V, Rds(on)=0.014ohm, Id=54A)
IRL3103D1 IRF-IRL3103D1 Datasheet
94Kb / 6P
   FETKY??MOSFET & SCHOTTKY RECTIFIER(Vdss=30V, Rds(on)=0.014ohm, Id=64A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com