Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IRF9Z34L Datasheet(PDF) 9 Page - International Rectifier

No. de pieza IRF9Z34L
Descripción Electrónicos  Power MOSFET(Vdss=-60V, Rds(on)=0.14ohm, Id=-18A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  IRF [International Rectifier]
Página de inicio  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF9Z34L Datasheet(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button IRF9Z34L Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF9Z34L Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF9Z34L Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF9Z34L Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF9Z34L Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF9Z34L Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF9Z34L Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF9Z34L Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF9Z34L Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
IRF9Z34S/L
Package Outline
TO-262 Outline
TO-262
Part Marking Information


Número de pieza similar - IRF9Z34L

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
IRF9Z34L VISHAY-IRF9Z34L Datasheet
2Mb / 8P
   Power MOSFET
Rev. A, 03-Jun-08
logo
International Rectifier
IRF9Z34LPBF IRF-IRF9Z34LPBF Datasheet
1Mb / 10P
   Surface Mount
logo
Vishay Siliconix
IRF9Z34LPBF VISHAY-IRF9Z34LPBF Datasheet
2Mb / 8P
   Power MOSFET
Rev. A, 03-Jun-08
More results

Descripción similar - IRF9Z34L

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
International Rectifier
IRFP254 IRF-IRFP254 Datasheet
162Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss = 250 V, Rds(on)=0.14ohm, Id=23A)
IRC640 IRF-IRC640 Datasheet
228Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.18ohm, Id=18A)
IRF640N IRF-IRF640N Datasheet
155Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.15ohm, Id=18A)
IRFRU5505 IRF-IRFRU5505 Datasheet
108Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.11ohm, Id=-18A)
IRF640S IRF-IRF640S Datasheet
228Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.18ohm, Id=18A)
IRF640 IRF-IRF640 Datasheet
178Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)=0.18ohm, Id=18A)
IRFD9014 IRF-IRFD9014 Datasheet
177Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-60V, Rds(on)=0.50ohm, Id=-1.1A)
IRFZ24V IRF-IRFZ24V Datasheet
200Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=60mohm, Id=17A)
IRFZ44VZ IRF-IRFZ44VZ Datasheet
298Kb / 12P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=12mohm, Id=57A)
IRFD9024 IRF-IRFD9024 Datasheet
178Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-60V, Rds(on)=0.28ohm, Id=-1.6A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com