Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SM10150D1 Datasheet(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

No. de pieza SM10150D1
Descripción Electrónicos  10.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Página de inicio  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SM10150D1 Datasheet(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SM10150D1_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SM10150D1_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Elektronische Bauelemente
SM10150D1
Voltage 150 V
10.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
27-Mar-2014 Rev. D
Page 2 of 2
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES


Número de pieza similar - SM10150D1_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM10150D1 SECOS-SM10150D1 Datasheet
105Kb / 2P
   10A Schottky Barrier Rectifiers
More results

Descripción similar - SM10150D1_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
MBR10100 SECOS-MBR10100_15 Datasheet
144Kb / 2P
   10.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
SP10100 SECOS-SP10100_10 Datasheet
495Kb / 2P
   10.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
logo
UNIOHM CORPORATION
SR1020 UNIOHM-SR1020 Datasheet
71Kb / 2P
   10.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SP10150 SECOS-SP10150 Datasheet
62Kb / 2P
   10.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
logo
Goodwork Semiconductor ...
SRF1020 GWSEMI-SRF1020 Datasheet
72Kb / 2P
   10.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SK1045CL SECOS-SK1045CL_15 Datasheet
206Kb / 2P
   10.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
SM10200D1 SECOS-SM10200D1_15 Datasheet
210Kb / 2P
   10.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
SM1045DS1 SECOS-SM1045DS1 Datasheet
335Kb / 2P
   10.0 Amp. Schottky Barrier Rectifiers
logo
Nanjing International G...
SRF1040-40V-ITO-220AC DGNJDZ-SRF1040-40V-ITO-220AC Datasheet
202Kb / 2P
   10.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
MBR10150F SECOS-MBR10150F_15 Datasheet
85Kb / 2P
   10.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
SBR1060 SECOS-SBR1060_15 Datasheet
251Kb / 2P
   10.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com