Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KTA1834 Datasheet(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

No. de pieza KTA1834
Descripción Electrónicos  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Página de inicio  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTA1834 Datasheet(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTA1834 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTA1834 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KTA1834 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
2003. 3. 27
3/3
KTA1834D/L
Revision No : 5
COLLECTOR-BASE VOLTAGE V
(V)
CE
C
- V
ob
CE
EMITTER CURRENT I (A)
E
f
- I
TE
Ta=25 C
f=50MHz
V
=-5V
500
50
10
30
100
300
1k
0.01
0.03
0.1
0.3
1
3
10
CE
-0.3
-0.1
E
f=1MHz
-3
-1
-10
-30
-100
Ta=25 C
I =0A
50
1K
100
300
500
3K
-0.3
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
100
1K
-0.1
EB
-1
-3
-10
C
- V
ib
EB
300
500
3K
5K
10K
-0.05
Ta=25 C
I =0A
f=1MHz
C
0
0
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
Pc - Ta
SAFE OPERATING AREA
CE
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
30
0.01
0.3
0.03
0.1
1
3
10
SINGLE NONREPETITIVE
PULSE Tc=25 C
CURVES MUST BE DERATED
LINEARLY WITH INCREASE
*
I MAX(PULSE)
C
*
DC
OPERATION
Ta=25
C
0.01
0.03
0.1
0.3
1
3
10
30
25
50
75
100
125
150
2
4
6
8
10
12
Tc=25 C
Ta=25 C
1
2
1
2


Número de pieza similar - KTA1834

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1834D KEC-KTA1834D_15 Datasheet
909Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
KTA1834L KEC-KTA1834L Datasheet
909Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
More results

Descripción similar - KTA1834

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com