Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KMB7D1DP30QA Datasheet(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

No. de pieza KMB7D1DP30QA
Descripción Electrónicos  Dual P-Ch Trench MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Página de inicio  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KMB7D1DP30QA Datasheet(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

  KMB7D1DP30QA_15 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KMB7D1DP30QA_15 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KMB7D1DP30QA_15 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KMB7D1DP30QA_15 Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics) KMB7D1DP30QA_15 Datasheet HTML 5Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
2007. 4. 17
3/5
KMB7D1DP30QA
Revision No : 0
0.4
4
10V
4.5V
3.0V
2.5V
4.0V
3.5V
Drain - Current ID (A)
0
0
4
100
200
812
16
20
Gate-Source Volatage VGS (V)
0
01
10
20
40
30
2345
0
30
50
10
20
40
-25
150
50
75
100
125
25
-50
0
-75
Common Source
V
DS=10V, ID=7A
Pulse Test
Common Source
V
DS=5V
Pulse Test
C
Common Source
Tc=25
Pulse Test
Junction Temperature Tj (
)
C
-75
-50
-25
0
50
100
75
125
150
25
0
1
4
2
5
3
Junction Temperature Tj (
)
C
Common Source
V
GS=VDS
I
D=250µA
Pulse Test
Source - Drain Forward Voltage VSDF (V)
0.6
1.0
0
0.2
1.4
1.8
0
2
10
8
4
6
Fig1. VDS - ID
Drain - Source Voltage VDS (V)
Fig2. RDS(ON) - ID
Fig3. VGS - ID
Fig4. RDS(on) - Tj
Fig5. Vth - Tj
Fig6. IS-VSDF
-55 C
25 C
V
GS=4.5V
V
GS=10V
125 C
V
GS=2.0V


Número de pieza similar - KMB7D1DP30QA_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
KEC(Korea Electronics)
KMB7D1DP30QA KEC-KMB7D1DP30QA Datasheet
473Kb / 5P
   Dual P-Ch Trench MOSFET
More results

Descripción similar - KMB7D1DP30QA_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
KEC(Korea Electronics)
KMB7D1DP30QA KEC-KMB7D1DP30QA Datasheet
473Kb / 5P
   Dual P-Ch Trench MOSFET
KMD7D5P40QA KEC-KMD7D5P40QA_15 Datasheet
796Kb / 4P
   P-Ch Trench MOSFET
KMA2D4P20SA KEC-KMA2D4P20SA_15 Datasheet
595Kb / 4P
   P-Ch Trench MOSFET
KMB010P30QA KEC-KMB010P30QA_15 Datasheet
741Kb / 4P
   P-Ch Trench MOSFET
KMA2D3P20S KEC-KMA2D3P20S Datasheet
474Kb / 5P
   P-Ch Trench MOSFET
KMD7D5P40QA KEC-KMD7D5P40QA Datasheet
54Kb / 4P
   P-Ch Trench MOSFET
KML0D4P20E KEC-KML0D4P20E Datasheet
791Kb / 4P
   P-Ch Trench MOSFET
KMA4D5P20X KEC-KMA4D5P20X Datasheet
423Kb / 5P
   P-CH Trench MOSFET
KMA3D7P20SA KEC-KMA3D7P20SA Datasheet
81Kb / 4P
   P-Ch Trench MOSFET
KMB3D0P30SA KEC-KMB3D0P30SA_15 Datasheet
848Kb / 4P
   P-Ch Trench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com