Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KTA1666 Datasheet(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

No. de pieza KTA1666
Descripción Electrónicos  EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Página de inicio  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTA1666 Datasheet(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTA1666_15 Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTA1666_15 Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KTA1666_15 Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
1998. 6. 15
3/3
KTA1666
Revision No : 1
-1
-3
-1
-0.3
-0.1
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
CE
SAFE OPERATING AREA
0
-0.4
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
BE
0
I
- V
CBE
-0.4
-0.8
-1.2
-1.6
-2.0
-2.4
-0.8
-1.2
-1.6
-2.0
-10
-30
-100
-3
-5
-10
-30
-50
-100
-300
-500
-1k
-3k
-5k
SINGLE NONREPETITIVE
PULSE Ta=25 C
CURVES MUST BE DERATED
LINEARLY WITH INCREASE
IN TEMPERATURE
I MAX(PULSE)
I MAX(CONTI-
NUOUS)
C
C
DC
OPERATIO
N
1s
100mS
COMMON EMITTER
V
=-2V
CE
0.2
20
0
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
Pc - Ta
40
60
80
100
120
140
160
0
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1 MOUNTED ON CERAMIC
SUBSTRATE(250mm x0.8t)
2 Ta=25 C
2
1
2


Número de pieza similar - KTA1666_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Guangdong Kexin Industr...
KTA1666 KEXIN-KTA1666_15 Datasheet
1Mb / 2P
   PNP Transistors
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
KTA1666 WINNERJOIN-KTA1666_15 Datasheet
128Kb / 1P
   PNP TRANSISTOR
More results

Descripción similar - KTA1666_15

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HI350 HSMC-HI350 Datasheet
25Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HI42C HSMC-HI42C Datasheet
32Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ2584 HSMC-HJ2584 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ350 HSMC-HJ350 Datasheet
23Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HJ649A HSMC-HJ649A Datasheet
27Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM1426 HSMC-HM1426 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM2907A HSMC-HM2907A Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM3906 HSMC-HM3906 Datasheet
31Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM64 HSMC-HM64 Datasheet
30Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HM772 HSMC-HM772 Datasheet
46Kb / 5P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
HA8550 HSMC-HA8550 Datasheet
36Kb / 3P
   PNP EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com