Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SI4840BD Datasheet(PDF) 9 Page - Vishay Telefunken

No. de pieza SI4840BD
Descripción Electrónicos  N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TFUNK [Vishay Telefunken]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo TFUNK - Vishay Telefunken

SI4840BD Datasheet(HTML) 9 Page - Vishay Telefunken

Back Button SI4840BD Datasheet HTML 2Page - Vishay Telefunken SI4840BD Datasheet HTML 3Page - Vishay Telefunken SI4840BD Datasheet HTML 4Page - Vishay Telefunken SI4840BD Datasheet HTML 5Page - Vishay Telefunken SI4840BD Datasheet HTML 6Page - Vishay Telefunken SI4840BD Datasheet HTML 7Page - Vishay Telefunken SI4840BD Datasheet HTML 8Page - Vishay Telefunken SI4840BD Datasheet HTML 9Page - Vishay Telefunken SI4840BD Datasheet HTML 10Page - Vishay Telefunken  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
Application Note 826
Vishay Siliconix
www.vishay.com
Document Number: 72606
22
Revision: 21-Jan-08
RECOMMENDED MINIMUM PADS FOR SO-8
Recommended Minimum Pads
Dimensions in Inches/(mm)
0.172
(4.369)
0.028
(0.711)
0.050
(1.270)
0.022
(0.559)
Return to Index
Return to Index


Número de pieza similar - SI4840BD

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI4840BDY VISHAY-SI4840BDY Datasheet
240Kb / 10P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 06-Apr-09
SI4840BDY-T1-E3 VISHAY-SI4840BDY-T1-E3 Datasheet
240Kb / 10P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 06-Apr-09
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI4840BDY-T1-E3 VBSEMI-SI4840BDY-T1-E3 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4840BDY-T1-E3 VISHAY-SI4840BDY-T1-E3 Datasheet
221Kb / 9P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4840BDY-T1-GE3 VISHAY-SI4840BDY-T1-GE3 Datasheet
240Kb / 10P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 06-Apr-09
More results

Descripción similar - SI4840BD

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI2318DS VISHAY-SI2318DS Datasheet
79Kb / 4P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-Aug-03
SIRA58DP VISHAY-SIRA58DP Datasheet
409Kb / 13P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Feb-16
SUM90N04-3M3P VISHAY-SUM90N04-3M3P Datasheet
185Kb / 8P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Dec-13
logo
Analog Power
AM2340N ANALOGPOWER-AM2340N Datasheet
326Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM90N04-01P ANALOGPOWER-AM90N04-01P Datasheet
315Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7156DP VISHAY-SI7156DP Datasheet
108Kb / 7P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Feb-09
SISS10DN VISHAY-SISS10DN Datasheet
330Kb / 9P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Feb-16
logo
Analog Power
AM2344N ANALOGPOWER-AM2344N Datasheet
313Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2318CDS VISHAY-SI2318CDS Datasheet
236Kb / 10P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Oct-10
SI4154DY VISHAY-SI4154DY Datasheet
91Kb / 7P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 01-Jun-09
SI4446DY VISHAY-SI4446DY Datasheet
265Kb / 9P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Mar-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com