Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
SI4824-DEMO Datasheet(PDF) 4 Page - Silicon Laboratories |
|
SI4824-DEMO Datasheet(HTML) 4 Page - Silicon Laboratories |
4 / 10 page Si4820/24-DEMO 4 Rev. 0.1 Main Components: U1: Silicon Laboratories Si482x AM/FM/SW ATAD receiver U2: Audio amplifier Frequency scale: The analog display for tuning frequency Control Interface: VR1: Frequency tuning wheel. VR2: Volume control wheel S3,S4: The push buttons for volume control S2: Band switch for FM, AM and SW 1: FM1 (87–108 MHz) 2: FM5 (64–87 MHz) 3: AM1 (520–1710 kHz) 4: AM2 (522–1620 kHz) 5:SW1 (5.6–6.4 MHz) 6:SW3 (6.8–7.6 MHz) 7:SW5 (9.2–10.0 MHz) 8:SW7 (11.45–12.25 MHz) 9:SW9 (13.4–14.2 MHz) 10:SW11 (15–15.9 MHz) 11:SW13 (17.1–18 MHz) 12:SW15 (21.2– 22 MHz) 3 2 1 45 6 78 9 11 10 12 |
Número de pieza similar - SI4824-DEMO |
|
Descripción similar - SI4824-DEMO |