Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BUZ72AL Datasheet(PDF) 6 Page - Infineon Technologies AG

No. de pieza BUZ72AL
Descripción Electrónicos  SIPMOS Power Transistor
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Página de inicio  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BUZ72AL Datasheet(HTML) 6 Page - Infineon Technologies AG

  BUZ72AL Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BUZ72AL Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BUZ72AL Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BUZ72AL Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BUZ72AL Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BUZ72AL Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BUZ72AL Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BUZ72AL Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
BUZ 72AL
Data Sheet
6
05.99
Typ. output characteristics
ID = ƒ(VDS)
parameter:
t
p = 80 µs
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
V
7.0
V
DS
0
2
4
6
8
10
12
14
16
A
20
I
D
V
GS
[V]
a
a
2.0
b
b
2.5
c
c
3.0
d
d
3.5
e
e
4.0
f
f
4.5
g
g
5.0
h
h
5.5
i
i
6.0
j
j
7.0
k
k
8.0
l
Ptot = 40W
l
10.0
Typ. drain-source on-resistance
RDS (on) = ƒ(ID)
parameter:
V
GS
0
2
4
6
8
10
12
14
A
17
I
D
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.80
R
DS (on)
VGS [V] =
a
2.0
VGS [V] =
a
2.5
VGS [V] =
a
a
3.0
b
b
3.5
c
c
4.0
d
d
4.5
e
e
5.0
f
f
5.5
g
g
6.0
h
h
7.0
i
i
8.0
j
j
10.0
Typ. transfer characteristics
ID = f (VGS)
parameter: tp = 80 µs
VDS2 x ID x RDS(on)max
0
1
2
3
4
5
6
7
8
V
10
V
GS
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
A
30
I
D
Typ. forward transconductance
gfs = f (ID)
parameter: tp = 80 µs,
VDS2 x ID x RDS(on)max
0
4
8
12
16
20
A
28
I
D
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
S
12
g
fs


Número de pieza similar - BUZ72AL

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ72AL SIEMENS-BUZ72AL Datasheet
187Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated Logic Level)
More results

Descripción similar - BUZ72AL

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPI70N10L INFINEON-SPI70N10L Datasheet
514Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2001-08-24
logo
Siemens Semiconductor G...
SPD23N05 SIEMENS-SPD23N05 Datasheet
148Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
SPD31N05 SIEMENS-SPD31N05 Datasheet
134Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ72L INFINEON-BUZ72L Datasheet
87Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com