Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TSF10N60C Datasheet(PDF) 5 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

No. de pieza TSF10N60C
Descripción Electrónicos  10.3A,600V Insulated N-Channel Type Power MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  THINKISEMI [Thinki Semiconductor Co., Ltd.]
Página de inicio  http://www.thinkisemi.com
Logo THINKISEMI - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

TSF10N60C Datasheet(HTML) 5 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

  TSF10N60C Datasheet HTML 1Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. TSF10N60C Datasheet HTML 2Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. TSF10N60C Datasheet HTML 3Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. TSF10N60C Datasheet HTML 4Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. TSF10N60C Datasheet HTML 5Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. TSF10N60C Datasheet HTML 6Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. TSF10N60C Datasheet HTML 7Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
t
2
t
1
*. N otes :
1. Z
?JC (t) = 0 .7 9
O C/W M ax.
2 . D uty F acto r, D = t
1/t2
3. T
JM - T C = P DM * Z ?JC (t)
single pulse
D=0.5
0.02
0.2
0.05
0.1
0.01
t
1, S q uar e W a v e P u ls e D u r a tion [ s ec ]
Fig 13. Transient Thermal Response Curve(TO220)
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
t
2
t
1
*. N ote s :
1. Z
?JC (t) = 2 .2 1
O C/W Max.
2. D uty F a cto r, D = t
1/t2
3. T
JM - T C = P DM * Z ?JC (t)
single pulse
D=0.5
0.02
0.2
0.05
0.1
0.01
t
1, S q uar e W a v e P u ls e D u r a tion [s ec ]
Fig 14. Transient Thermal Response Curve(TO220F)
®
TSF10N60C
© 2006 Thinki Semiconductor Co., Ltd.
http://www.thinkisemi.com/
Page 5/7
Rev.05


Número de pieza similar - TSF10N60C

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
VBsemi Electronics Co.,...
TSF10N65M VBSEMI-TSF10N65M Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel 650V (D-S) Power MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
TSF10N65M DOINGTER-TSF10N65M Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Descripción similar - TSF10N60C

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Thinki Semiconductor Co...
TSP10N60C THINKISEMI-TSP10N60C Datasheet
1,001Kb / 7P
   10.3A,600V Heatsink N-Channel Type Power MOSFET
TSF10N70C THINKISEMI-TSF10N70C Datasheet
1Mb / 4P
   10A,700V Insulated N-Channel Type Power MOSFET
TSF9N50C THINKISEMI-TSF9N50C Datasheet
830Kb / 6P
   8.8A,500V Insulated N-Channel Type Power MOSFET
logo
DIYI Electronic Technol...
7N60 DYELEC-7N60 Datasheet
2Mb / 9P
   600V N-Channel Power MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM2N60S TSC-TSM2N60S Datasheet
328Kb / 8P
   600V N-Channel Power MOSFET
logo
Unisonic Technologies
18N60 UTC-18N60_10 Datasheet
147Kb / 3P
   600V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TSM4NB60 TSC-TSM4NB60_13 Datasheet
575Kb / 11P
   600V N-Channel Power MOSFET
TSM1NB60 TSC-TSM1NB60 Datasheet
196Kb / 8P
   600V N-Channel Power MOSFET
TSM2N60 TSC-TSM2N60_07 Datasheet
459Kb / 8P
   600V N-Channel Power MOSFET
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
CJD04N60 JIANGSU-CJD04N60 Datasheet
1Mb / 4P
   600V N-Channel Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com