Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

IXYP20N65C3D1 Datasheet(PDF) 7 Page - IXYS Corporation

No. de pieza IXYP20N65C3D1
Descripción Electrónicos  XPTTM 650V IGBT
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  IXYS [IXYS Corporation]
Página de inicio  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYP20N65C3D1 Datasheet(HTML) 7 Page - IXYS Corporation

  IXYP20N65C3D1 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYP20N65C3D1 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYP20N65C3D1 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYP20N65C3D1 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYP20N65C3D1 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYP20N65C3D1 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXYP20N65C3D1 Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
© 2015 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXYS REF: IXY_20N65C3(3D) 01-21-15-B
Fig. 13. Maximum Transient Thermal Impedance
0.01
0.1
1
10
1.E-06
1.E-05
1.E-04
1.E-03
1.E-02
1.E-01
1.E+00
Pulse Width - Second
Fig. 27. Maximum Transient Thermal Impedance (Diode)
AAAAA
4
D = tp / T
tp
T
D = 0.5
D = 0.2
D = 0.1
D = 0.05
D = 0.02
D = 0.01
Single Pulse
Fig. 24 Reverse Recovery Current vs. -diF/dt
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
200
300
400
500
600
700
800
900 1000 1100 1200 1300 1400
diF/dt (A/µs)
TJ = 150ºC
VR = 400V
IF = 40A
20A
10A
Fig. 25. Reverse Recovery Time vs. -diF/dt
60
80
100
120
140
160
180
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
-diF/dt (A/µs)
TJ = 150ºC
VR = 400V
IF = 40A
20A
10A
Fig. 26. Dynamic Parameters QRR, IRR vs.
Junction Temperature
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
TJ (ºC)
KF IRR
KF QRR
VR = 400V
IF = 20A
-diF /dt = 300A/µs
Fig. 28. Cauer Thermal Network
IGBT
i
Ri (°C/W)
Ci (J/°C)
1 0.170320
0.0017715
2 0.136990
0.0166820
3 0.090011
0.0391660
DIODE
i
Ri (°C/W)
Ci (J/°C)
1 0.331730
0.0002858
2 0.768860
0.0037423
3 0.285550
0.0432130
IXYA20N65C3D1
IXYP20N65C3D1


Número de pieza similar - IXYP20N65C3D1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
IXYS Corporation
IXYP20N65C3D1 IXYS-IXYP20N65C3D1 Datasheet
248Kb / 7P
   XPTTM 650V IGBT
IXYP20N65C3D1M IXYS-IXYP20N65C3D1M Datasheet
193Kb / 6P
   Optimized for 20-60kHz Switching
More results

Descripción similar - IXYP20N65C3D1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
IXYS Corporation
IXXH110N65C4 IXYS-IXXH110N65C4 Datasheet
166Kb / 6P
   XPTTM 650V IGBT
IXXH40N65B4H1 IXYS-IXXH40N65B4H1 Datasheet
181Kb / 8P
   XPTTM 650V IGBT
IXXH80N65B4H1 IXYS-IXXH80N65B4H1 Datasheet
217Kb / 7P
   XPTTM 650V IGBT
IXYA20N65C3D1 IXYS-IXYA20N65C3D1 Datasheet
248Kb / 7P
   XPTTM 650V IGBT
IXXN110N65C4H1 IXYS-IXXN110N65C4H1 Datasheet
217Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXK110N65B4H1 IXYS-IXXK110N65B4H1 Datasheet
267Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXN110N65B4H1 IXYS-IXXN110N65B4H1 Datasheet
223Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXR110N65B4H1 IXYS-IXXR110N65B4H1 Datasheet
240Kb / 7P
   XPTTM 650V GenX4TM
IXXH30N60C3 IXYS-IXXH30N60C3 Datasheet
212Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBT
IXXH30N60B3 IXYS-IXXH30N60B3 Datasheet
223Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com