Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

TL3X071 Datasheet(PDF) 3 Page - Texas Instruments

No. de pieza TL3X071
Descripción Electrónicos  HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  TI1 [Texas Instruments]
Página de inicio  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TL3X071 Datasheet(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  TL3X071 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TL3X071 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TL3X071 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TL3X071 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TL3X071 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TL3X071 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TL3x071, TL3x071A, TL3x072, TL3x072A, TL3x074, TL3x074A
HIGHSLEW RATE, SINGLESUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS097C − MARCH 1991 − REVISED AUGUST 1996
3
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251−1443
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage, VCC+ (see Note 1)
22 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supply voltage, VCC−
−22 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID (see Note 2)
±44 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage, VI (any input)
VCC±
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input current, II (each input)
±1 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current, IO
±80 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current into VCC+
80 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current out of VCC−
80 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of short-circuit current at (or below) 25
°C (see Note 3)
unlimited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous total power dissipation
See Dissipation Rating Table
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating free-air temperature range, TA: TL3307x
−40
°C to 105°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TL3407x
0
°C to 70°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TL3507x
−55
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range, Tstg
−65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1.6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D, DW, N, or P package
260
°C
. . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to the midpoint between VCC+ and VCC −.
2. Differential voltages are at the noninverting input with respect to the inverting input. Excessive current flows if input is brought below
VCC −−0.3 V.
3. The output can be shorted to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the maximum
dissipation rating is not exceeded.
DISSIPATION RATING TABLE
PACKAGE
TA ≤ 25°C
DERATING FACTOR
TA = 70°C
TA = 105°C
TA = 125°C
PACKAGE
TA ≤ 25 C
POWER RATING
DERATING FACTOR
ABOVE TA = 25°C
TA = 70 C
POWER RATING
TA = 105 C
POWER RATING
TA = 125 C
POWER RATING
D
725 mW
5.8 mW/
°C
464 mW
261 mW
145 mW
D
DW
725 mW
1025 mW
5.8 mW/ C
8.2 mW/
°C
464 mW
656 mW
261 mW
369 mW
145 mW
205 mW
DW
N
P
1025 mW
1150 mW
1000 mW
8.2 mW/ C
9.2 mW/
°C
8.0 mW/ C
656 mW
736 mW
640 mW
369 mW
414 mW
360 mW
205 mW
230 mW
200 mW
N
P
1150 mW
1000 mW
9.2 mW/ C
8.0 mW/
°C
736 mW
640 mW
414 mW
360 mW
230 mW
200 mW
recommended operating conditions
TL3307x
TL3407x
TL3507x
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
Supply voltage, VCC ±
±2
±22
±2
±22
±2
±22
V
Common-mode input voltage, VIC
VCC = 5 V
0
2.7
0
2.9
0
2.7
V
Common-mode input voltage, VIC
VCC ± = ±15 V
−15
12.7
−15
12.9
−15
12.7
V
Operating free-air temperature, TA
−40
105
0
70
−55
125
°C


Número de pieza similar - TL3X071

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Texas Instruments
TL3X071 TI-TL3X071 Datasheet
109Kb / 8P
[Old version datasheet]   HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL3X071A TI-TL3X071A Datasheet
109Kb / 8P
[Old version datasheet]   HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Descripción similar - TL3X071

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Texas Instruments
TL3X071 TI-TL3X071 Datasheet
109Kb / 8P
[Old version datasheet]   HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL3474 TI-TL3474_07 Datasheet
505Kb / 17P
[Old version datasheet]   HIGH-SLEW-RATE,SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL33071 TI1-TL33071 Datasheet
108Kb / 6P
[Old version datasheet]   HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL3474 TI-TL3474 Datasheet
359Kb / 15P
[Old version datasheet]   HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Motorola, Inc
MC35071 MOTOROLA-MC35071 Datasheet
1,009Kb / 16P
   High Slew Rate, Wide Bandwidth Single Supply Operational Amplifiers
logo
Unisonic Technologies
UTCMC34072 UTC-UTCMC34072 Datasheet
86Kb / 3P
   HIGH SLEW RATE, WIDE BANDWIDTH, SINGLE SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
TL3472 TI-TL3472_08 Datasheet
384Kb / 12P
[Old version datasheet]   HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIER
TL3472QDRQ1 TI-TL3472QDRQ1 Datasheet
161Kb / 8P
[Old version datasheet]   HIGH-SLEW-RATE SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIER
TL3472 TI-TL3472 Datasheet
68Kb / 5P
[Old version datasheet]   HIGH-SLEW-RATE, SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIER
TL3472-Q1 TI1-TL3472-Q1 Datasheet
175Kb / 8P
[Old version datasheet]   HIGH-SLEW-RATE SINGLE-SUPPLY OPERATIONAL AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com