Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

5V45A-SMA Datasheet(PDF) 3 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

No. de pieza 5V45A-SMA
Descripción Electrónicos  Trench MOS Barrier Schottky Rectifier, Low VF
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Página de inicio  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

5V45A-SMA Datasheet(HTML) 3 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  5V45A-SMA Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 5V45A-SMA Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD 5V45A-SMA Datasheet HTML 3Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
unit:mm
unit:mm
unit:mm
F
0.15 0.25
G
1.10 1.30
D
5.35 5.55
E
1.35 1.55
B
4.35 4.55
C
1.95 2.15
Dim Min Max
A
3.55 3.75
E
0.95 1.25
F
0.15 0.22
C
1.30 1.60
D
4.40 4.80
B
3.20 3.60
E
1.55 1.90
F
C
1.35 1.65
5.20
0.70 1.00
G
D
4.90
Dim Min Max
A
2.50 2.90
B
4.20 4.45
0.15 0.25
Dim Min Max
A
2.45 2.75
1.00
0.80
G
L
0.65 0.95
PACKAGE OUTLINE DIMENSIONS
SMA:
SMA-FL:
SMB-FL:
5V45SB
5V45AS
5V45A
www.yfwdiode.com


Número de pieza similar - 5V45A-SMA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
5V45A-SMA-SMAF YFWDIODE-5V45A-SMA-SMAF Datasheet
1Mb / 3P
   Trench MOS Barrier Schottky Rectifier, Low VF
5V45A-SMAF YFWDIODE-5V45A-SMAF Datasheet
1Mb / 3P
   Trench MOS Barrier Schottky Rectifier, Low VF
More results

Descripción similar - 5V45A-SMA

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SK5100C SECOS-SK5100C Datasheet
199Kb / 2P
   Low VF Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
SRL5100 SECOS-SRL5100_15 Datasheet
115Kb / 2P
   Low VF Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
SRL5100 SECOS-SRL5100 Datasheet
115Kb / 2P
   Low VF Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
5V45A-SMAF YFWDIODE-5V45A-SMAF Datasheet
1Mb / 3P
   Trench MOS Barrier Schottky Rectifier, Low VF
5V45A-SMA-SMAF YFWDIODE-5V45A-SMA-SMAF Datasheet
1Mb / 3P
   Trench MOS Barrier Schottky Rectifier, Low VF
P10S45SP-TO277 YFWDIODE-P10S45SP-TO277 Datasheet
793Kb / 3P
   Trench MOS Barrier Schottky Rectifier, Low VF Low IR
10S45SP YFWDIODE-10S45SP Datasheet
681Kb / 3P
   Trench MOS Barrier Schottky Rectifier Low VF Low IR
10S45SP-TO277 YFWDIODE-10S45SP-TO277 Datasheet
737Kb / 3P
   Trench MOS Barrier Schottky Rectifier, Low VF Low IR
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SRL5150 SECOS-SRL5150 Datasheet
196Kb / 2P
   5A, 150V Low VF Trench MOS Barrier Schottky Rectifier
SBL40U100F SECOS-SBL40U100F_15 Datasheet
161Kb / 2P
   Low VF Trench Barrier Schottky Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com