Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SI4488DY Datasheet(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

No. de pieza SI4488DY
Descripción Electrónicos  N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4488DY Datasheet(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SI4488DY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4488DY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4488DY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4488DY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4488DY Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Si4488DY
Vishay Siliconix
Document Number: 71240
S-03951—Rev. B, 26-May-03
www.vishay.com
5
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
10-3
10-2
1
1000
10-1
10-4
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
Square Wave Pulse Duration (sec)
10
100


Número de pieza similar - SI4488DY

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SI4488DY VISHAY-SI4488DY Datasheet
194Kb / 4P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4488DY VISHAY-SI4488DY Datasheet
168Kb / 8P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4488DY VISHAY-SI4488DY_06 Datasheet
194Kb / 4P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4488DY VISHAY-SI4488DY_V01 Datasheet
168Kb / 8P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Descripción similar - SI4488DY

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SIR838DP VISHAY-SIR838DP Datasheet
118Kb / 7P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 30-Sep-13
logo
Analog Power
AM20N15-250B ANALOGPOWER-AM20N15-250B Datasheet
369Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
AM90N15-16B ANALOGPOWER-AM90N15-16B Datasheet
332Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR622DP VISHAY-SIR622DP Datasheet
422Kb / 13P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-May-16
logo
Analog Power
AM90N15-20P ANALOGPOWER-AM90N15-20P Datasheet
123Kb / 3P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7846DP-T1-GE3 VISHAY-SI7846DP-T1-GE3 Datasheet
148Kb / 8P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 06-Apr-09
SI7898DP VISHAY-SI7898DP_06 Datasheet
198Kb / 4P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
logo
Analog Power
AM70N15-40P ANALOGPOWER-AM70N15-40P Datasheet
123Kb / 3P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBM1158N VBSEMI-VBM1158N Datasheet
658Kb / 8P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
15T15GH-HF VBSEMI-15T15GH-HF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com