Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
KIA78D35 Datasheet(PDF) 3 Page - KEC(Korea Electronics) |
|
KIA78D35 Datasheet(HTML) 3 Page - KEC(Korea Electronics) |
3 / 6 page 2015. 5. 13 3/6 KIA78D25F/PI~78D15F/PI Revision No : 10 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Unless otherwise specified, I O=0.5A, Ta=25℃, Note1.) Note1) VIN of KIA78D25=4.2V, VIN of KIA78D33=5.0V, VIN of KIA78D35=5.2V, VIN of KIA78D05=7V, VIN of KIA78D06=8V, VIN of KIA78D08=10V, VIN of KIA78D09=15V, VIN of KIA78D10=16V, VIN of KIA78D12=18V VIN of KIA78D15=21V Note2) VIN of KIA78D25=3.2~10V, VIN of KIA78D33=4.0~10V, VIN of KIA78D35=4.2~10V, VIN of KIA78D05=6 ~12V, VIN of KIA78D06=7~15V, VIN of KIA78D08=9~25V, VIN of KIA78D09=10~25V VIN of KIA78D10=11~26V, VIN of KIA78D12=13~29V VIN of KIA78D15=16~32V CHARACTERISTIC SYMBOL CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT Output Voltage KIA78D25 VO - 2.438 2.50 2.562 V KIA78D33 - 3.220 3.30 3.380 KIA78D35 - 3.413 3.50 3.587 KIA78D05 - 4.88 5.0 5.12 KIA78D06 - 5.85 6.0 6.15 KIA78D08 - 7.80 8.0 8.2 KIA78D09 - 8.78 9.0 9.22 KIA78D10 - 9.75 10.0 10.25 KIA78D12 - 11.70 12.0 12.30 KIA78D15 - 14.70 15.0 15.30 Load Regulation Reg Load 5mA ≦I OUT≦1A - 0.1 2.0 % Line Regulation Reg Line (Note 2) - 0.5 2.5 % Ripple Rejection R ・R - 45 55 - dB Dropout Voltage VD VIN =0.95VOUT, IO=1A - - 0.5 V Quiescent Current IQ IOUT=0A - - 10 mA |
Número de pieza similar - KIA78D35 |
|
Descripción similar - KIA78D35 |