Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

KTX213U Datasheet(PDF) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

No. de pieza KTX213U
Descripción Electrónicos  EPITAXIAL PLANAR PNP/NPN TRANSISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  KEC [KEC(Korea Electronics)]
Página de inicio  http://www.keccorp.com
Logo KEC - KEC(Korea Electronics)

KTX213U Datasheet(HTML) 4 Page - KEC(Korea Electronics)

  KTX213U Datasheet HTML 1Page - KEC(Korea Electronics) KTX213U Datasheet HTML 2Page - KEC(Korea Electronics) KTX213U Datasheet HTML 3Page - KEC(Korea Electronics) KTX213U Datasheet HTML 4Page - KEC(Korea Electronics)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
2014. 6. 23
4/4
KTX213U
Revision No : 3
C
- V
, C
- V
CB
COLLECTOR-BASE VOLTAGE V
(V)
EB
EMITTER-BASE VOLTAGE V
(V)
Q
(PNP TRANSISTOR)
ob
1
C ob
CB
-0.1
-0.3
1
-1
-3
-10
-30
-100
3
5
10
30
50
100
300
500
1K
ib
Cib
EB
I =0A
f=1MHz
Ta=25 C
E
0
0
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( C)
Pc - Ta
25
50
75
100
125
50
100
150
200
250
150
I
- V
0.1
100
0.3
O
I(ON)
0.3
1
3
10
30
1
3
5
10
30
50
100
0.5
Q
O
V =0.2V
I(ON)
INPUT ON VOLTAGE V
(V)
Ta=25 C
Ta=-25 C
2
I
- V
O
I(OFF)
I(OFF)
INPUT OFF VOLTAGE V
(V)
30
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
50
100
300
500
1k
3k
5k
10k
Q 2
V =5V
O
G
- I
O
OUTPUT CURRENT I
(mA)
13
10
IO
30
100
10
30
50
100
500
300
Q 2
V =5V
O
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C


Número de pieza similar - KTX213U

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
KEC(Korea Electronics)
KTX213E KEC-KTX213E Datasheet
57Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP/NPN TRANSISTOR
More results

Descripción similar - KTX213U

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
KEC(Korea Electronics)
KRX206U KEC-KRX206U Datasheet
87Kb / 3P
   EPITAXIAL PLANAR NPN/PNP TRANSISTOR
KTX215U KEC-KTX215U Datasheet
58Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP/NPN TRANSISTOR
KTX102E KEC-KTX102E Datasheet
99Kb / 5P
   EPITAXIAL PLANAR PNP/NPN TRANSISTOR
KTX102E KEC-KTX102E_15 Datasheet
65Kb / 5P
   EPITAXIAL PLANAR PNP/NPN TRANSISTOR
KTX103E KEC-KTX103E Datasheet
864Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR NPN/PNP TRANSISTOR
KRX211U KEC-KRX211U Datasheet
90Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP/NPN TRANSISTOR
logo
Leshan Radio Company
LRX102UT1G LRC-LRX102UT1G Datasheet
490Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR NPN/PNP TRANSISTOR
logo
KEC(Korea Electronics)
KTX101U KEC-KTX101U_15 Datasheet
65Kb / 5P
   EPITAXIAL PLANAR NPN/PNP TRANSISTOR
KTX111T KEC-KTX111T_15 Datasheet
69Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR NPN/PNP TRANSISTOR
KTX213E KEC-KTX213E Datasheet
57Kb / 4P
   EPITAXIAL PLANAR PNP/NPN TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com