Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

BUZ31H3046 Datasheet(PDF) 3 Page - Infineon Technologies AG

No. de pieza BUZ31H3046
Descripción Electrónicos  SIPMOSPower Transistor
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  INFINEON [Infineon Technologies AG]
Página de inicio  http://www.infineon.com
Logo INFINEON - Infineon Technologies AG

BUZ31H3046 Datasheet(HTML) 3 Page - Infineon Technologies AG

  BUZ31H3046 Datasheet HTML 1Page - Infineon Technologies AG BUZ31H3046 Datasheet HTML 2Page - Infineon Technologies AG BUZ31H3046 Datasheet HTML 3Page - Infineon Technologies AG BUZ31H3046 Datasheet HTML 4Page - Infineon Technologies AG BUZ31H3046 Datasheet HTML 5Page - Infineon Technologies AG BUZ31H3046 Datasheet HTML 6Page - Infineon Technologies AG BUZ31H3046 Datasheet HTML 7Page - Infineon Technologies AG BUZ31H3046 Datasheet HTML 8Page - Infineon Technologies AG BUZ31H3046 Datasheet HTML 9Page - Infineon Technologies AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
Electrical Characteristics,
at
Tj = 25˚C, unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Values
Unit
min.
typ.
max.
Dynamic Characteristics
Transconductance
VDS2 * ID * RDS(on)max, ID = 7 A
gfs
5
12
-
S
Input capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Ciss
-
840
1120
pF
Output capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Coss
-
180
270
Reverse transfer capacitance
VGS = 0 V, VDS = 25 V, f = 1 MHz
Crss
-
95
150
Turn-on delay time
VDD = 30 V, VGS = 5 V, ID = 3 A
RGS = 50
td(on)
-
12
20
ns
Rise time
VDD = 30 V, VGS = 5 V, ID = 3 A
RGS = 50
tr
-
50
75
Turn-off delay time
VDD = 30 V, VGS = 5 V, ID = 3 A
RGS = 50
td(off)
-
150
200
Fall time
VDD = 30 V, VGS = 5 V, ID = 3 A
RGS = 50
tf
-
60
80
Rev. 2.
0
Page
3
20
12-12-10
BUZ 31 H
3046


Número de pieza similar - BUZ31H3046

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ31H3046 ISC-BUZ31H3046 Datasheet
279Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

Descripción similar - BUZ31H3046

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BUZ10 NJSEMI-BUZ10 Datasheet
96Kb / 4P
   SIPMOS 짰 Power Transistor
BUZ10L NJSEMI-BUZ10L Datasheet
99Kb / 4P
   SIPMOS 짰 Power Transistor
logo
Infineon Technologies A...
BUZ31SMD INFINEON-BUZ31SMD Datasheet
909Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPP30N03 INFINEON-SPP30N03 Datasheet
560Kb / 14P
   SIPMOS Power Transistor
06.99
SPB10N10L INFINEON-SPB10N10L Datasheet
240Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2005-02-14
BUZ31L INFINEON-BUZ31L Datasheet
88Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
BUZ323 INFINEON-BUZ323 Datasheet
114Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor
03/99
SPD07N20 INFINEON-SPD07N20 Datasheet
120Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPD10N10 INFINEON-SPD10N10 Datasheet
125Kb / 8P
   SIPMOS Power Transistor
05.99
SPI70N10L INFINEON-SPI70N10L Datasheet
514Kb / 8P
   SIPMOS Power-Transistor
2001-08-24
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com