Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
TSB572IQ2T Datasheet(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
TSB572IQ2T Datasheet(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
6 / 27 page Electrical characteristics TSB572 6/27 DocID028308 Rev 2 Symbol Parameter Conditions Min. Typ. Max. Unit SR Negative slew rate Vin = 3.5 to 0.5 V, Av = 1, 10 % to 90 %, RL = 10 kΩ, CL = 100 pF 0.50 0.78 V/μs -40 °C < T < 125 °C 0.37 Positive slew rate Vin = 0.5 to 3.5 V, Av = 1, 10 % to 90 %, RL = 10 kΩ, CL = 100 pF 0.50 0.89 -40 °C < T < 125 °C 0.37 en Equivalent input noise voltage f = 1 kHz 20 nV/√Hz f = 0.1 Hz to 10 Hz 0.7 μVpp THD+N Total harmonic distortion + noise f = 1 kHz, Vin = 3.8 Vpp, RL = 10 kΩ, CL = 100 pF 0.001 % |
Número de pieza similar - TSB572IQ2T |
|
Descripción similar - TSB572IQ2T |