Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

AM4TW-2403DZ Datasheet(PDF) 4 Page - AIMTEC

No. de pieza AM4TW-2403DZ
Descripción Electrónicos  4 Watt | DC-DC Converter
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  AIMTEC [AIMTEC]
Página de inicio  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM4TW-2403DZ Datasheet(HTML) 4 Page - AIMTEC

  AM4TW-2403DZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM4TW-2403DZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM4TW-2403DZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM4TW-2403DZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AM4TW-2403DZ Datasheet HTML 5Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Series AM4TW-Z
4 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(924 6832)
F 051e R12.F
4 of 5
North America only
Dimensions
27.94
(1.10)
2.54
(0.10)
Printed Face
Built-in Stand-offs to
ease PCB cleaning
0.50
(0.02)
31.75
(1.25)
Bottom View
2 3
911
14
16
22
23
All dimensions are typical: millimeters (inches)
Pin Diameter: 0.50 ± 0.05 (0.02 ± 0.002)
Pin Pitch Tolerance: ± 0.35 (±0.014)
Case Tolerence: ± 0.5 (±0.02)
1
24
10
12
15
13
Conducted Emissions:
Dual Output
L
C1
C2
DC/DC
Converter
+V input
-V input
+V output
Common
Load
Load
-V output
1000pF
2KV
12uH
220uF
100V


Número de pieza similar - AM4TW-2403DZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AIMTEC
AM4TW-2403DZ AIMTEC-AM4TW-2403DZ Datasheet
257Kb / 5P
   4 Watt | DC-DC Converter
More results

Descripción similar - AM4TW-2403DZ

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
AIMTEC
AM4TW-RVZ AIMTEC-AM4TW-RVZ_16 Datasheet
745Kb / 3P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4TW-R-Z AIMTEC-AM4TW-R-Z_16 Datasheet
225Kb / 3P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4TW-VZ AIMTEC-AM4TW-VZ_13 Datasheet
747Kb / 3P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4T-VZ AIMTEC-AM4T-VZ_13 Datasheet
283Kb / 4P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4T-Z AIMTEC-AM4T-Z_13 Datasheet
396Kb / 5P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4TW-RZ AIMTEC-AM4TW-RZ Datasheet
225Kb / 3P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4T-VZ AIMTEC-AM4T-VZ_16 Datasheet
223Kb / 4P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4TW-Z AIMTEC-AM4TW-Z Datasheet
257Kb / 5P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4T-VZ AIMTEC-AM4T-VZ Datasheet
453Kb / 4P
   4 Watt | DC-DC Converter
AM4N-Z AIMTEC-AM4N-Z_13 Datasheet
325Kb / 4P
   4 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com