Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
LWY87C-S1T2-3K8L Datasheet(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
LWY87C-S1T2-3K8L Datasheet(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
2 / 22 page 2016-02-01 2 Version 2.2 LW Y87C Ordering Information Bestellinformation Type: Luminous Intensity 1) page 21 Ordering Code Typ: Lichtstärke 1) Seite 21 Bestellnummer I F = 20 mA IV [mcd] LW Y87C-S1T2-3K8L 180 ... 450 Q65110A1946 LW Y87C-T1U1-3K8L 280 ... 560 Q65110A1947 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LW Y87C-T1U1-3K8L means that only one group T1, T2, U1 will be shippable for any packing unit. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. LW Y87C-T1U1-3K8L means that the device will be shipped within the specified limits. Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LW Y87C-T1U1-3K8L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen T1, T2, U1 enhalten ist. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. LW Y87C-T1U1-3K8L bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist. LW Y87C-T1U1-3K8L bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten Grenzen geliefert wird. |
Número de pieza similar - LWY87C-S1T2-3K8L |
|
Descripción similar - LWY87C-S1T2-3K8L |