Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


LYCN5M-FAGB-36-3B5A Datasheet(Hoja de datos) 15 Page - OSRAM GmbH

No. de Pieza. LYCN5M-FAGB-36-3B5A
Descripción  Camera Flash and Video Light
Descarga  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo 

 15 page
background image
Version 1.2
LY CN5M
2016-06-16
15
Tape dimensions [mm]
Gurtmaße [mm]
Tape dim ensi ons in m m
Reel dimensions [mm]
Rollenmaße [mm]
Reel dim ensi ons in m m
Tape and Reel
Gurtverpackung
12 mm tape with 600 pcs. on ∅ 180 mm reel
W
P0
P1
P2
D0
E
F
12 + 0.3 / - 0.1 4 ± 0.1
4 ± 0.1
or
8 ± 0.1
2 ± 0.05
1.5 ± 0.1
1.75 ± 0.1
5.5 ± 0.05
A
W
Nmin
W1
W2max
180
12
60
12.4 + 2
18.4
D0
2
P
P0
1
P
Direction of unreeling
W1
2
W
OHAY0324b
Label
Gurtvorlauf:
Leader:
Trailer:
Gurtende:
Direction of unreeling
900 mm
900 mm
400 mm
400 mm




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21