Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
Selected language     Spanish  ▼
Nombre de pieza
         Descripción


LYQ396-P1Q2-36 Datasheet(Hoja de datos) 2 Page - OSRAM GmbH

No. de Pieza. LYQ396-P1Q2-36
Descripción  SMT package 0603
Descarga  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
Fabricante  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo 

 
 2 page
background image
2015-06-12
2
Version 1.1
LY Q396
Ordering Information
Bestellinformation
Type:
Luminous Intensity 1) page 20
Ordering Code
Typ:
Lichtstärke 1) Seite 20
Bestellnummer
I
F = 10 mA
IV [mcd]
LY Q396-P1Q2-36
45 ... 112
Q65111A3365
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LY Q396-P1Q2-36 means that
only one group P1, P2, Q1, Q2 will be shippable for any packing unit.
In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups will be shipped on any
one packing unit. E. g. LY Q396-P1Q2-36 means that only one wavelength group 3,4,5,6 will be shippable. LY Q396-P1Q2-36 means
that the device will be shipped within the specified limits as stated on page 5.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen
(siehe Seite 5). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LY Q396-P1Q2-36 bedeutet, dass
in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen P1, P2, Q1, Q2 enhalten ist.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine
Wellenlängengruppe geliefert. Z. B. LY Q396-P1Q2-36 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der
Wellenlängengruppen 3,4,5,6 enthalten ist (siehe Seite 5). LY Q396-P1Q2-36 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der spezifizierten
Grenzen geliefert wird.




Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20