Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HCPL-261A Datasheet(PDF) 11 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

No. de pieza HCPL-261A
Descripción Electrónicos  遙쁂MR ?곲쳵?잞펷10MBd竊?鵝롥뀯?쎼깢?⒲깉?ャ깤?
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HP [Agilent(Hewlett-Packard)]
Página de inicio  http://www.home.agilent.com
Logo HP - Agilent(Hewlett-Packard)

HCPL-261A Datasheet(HTML) 11 Page - Agilent(Hewlett-Packard)

Back Button HCPL-261A Datasheet HTML 7Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-261A Datasheet HTML 8Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-261A Datasheet HTML 9Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-261A Datasheet HTML 10Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-261A Datasheet HTML 11Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-261A Datasheet HTML 12Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-261A Datasheet HTML 13Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-261A Datasheet HTML 14Page - Agilent(Hewlett-Packard) HCPL-261A Datasheet HTML 15Page - Agilent(Hewlett-Packard)  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
6
6 − 137
HCPL-261A/061A/061N/063A/063N/261N/263A/263N
CLAとCLCは、出来るだけ小さく同じ値になる様に設計してあ
りますので、図19の回路の様に同じ値の2本の抵抗を使うこ
とで、ILP とILN をバランスさせる事ができます。
他の駆動回路について
図 19 の駆動回路以外においても、次の様な工夫で、高い
CMR を達成出来ます。
1. 高いCMRHを実現するためには、LEDがOFFの時に、LED
のアノードを低いインピーダンスで、カソードにショー
ト出来るドライブ回路を使う。図 21、図 22 はこの様な回
路の例です。
2. 高い CMRL を実現するためには、IFH > 3.5mA で、LED
を点灯します。図 21 から図 23 の回路において、IF =
10mA で駆動することで、HCPL − 261N ファミリでは、
8kV/
µs程度のCMRを、図18のアートワーク例を守れば、
実現できます。
図 21 は、トーテムポール出力を持つ TTL/LSTTL/HCMOS を
使って、ドライブする回路です。PNP トランジスタによる
バッファーは、LEDアノードを、ローでドライブする能力を
高め、ロジックゲートICの消費電流を一定にする効果もあり
ます。
図22は、オープンコレクタ TTL、あるいはオープンドレイン
CMOS ロジックでドライブするための回路です。
図23は、CMOSロジックでドライブするための回路です。電
流制限抵抗に並列に入っているダイオードは、LEDのターン
オフを早くします。
図20.AC等価回路(HCPL-261A/261N用)
350
1/2 RLED
VCC+
15 pF
+
VCM
8
7
6
1
3
SHIELD
5
2
4
CLA
VO
GND
0.01 µF
1/2 RLED
CLC
ILN
ILP
6章118-160(PDF用)
01.5.24, 4:26 PM
Page 137
Adobe PageMaker 6.0J/PPC


Número de pieza similar - HCPL-261A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Agilent(Hewlett-Packard...
HCPL-261A HP-HCPL-261A Datasheet
256Kb / 20P
   High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers
HCPL-261A HP-HCPL-261A Datasheet
246Kb / 15P
   High CMR Line Receiver Optocouplers
HCPL-261A HP-HCPL-261A Datasheet
252Kb / 16P
   HCMOS Compatible, High CMR, 10 MBd Optocouplers
logo
AVAGO TECHNOLOGIES LIMI...
HCPL-261A AVAGO-HCPL-261A Datasheet
422Kb / 17P
   HCMOS Compatible, High CMR, 10 MBd Optocouplers
HCPL-261A AVAGO-HCPL-261A Datasheet
398Kb / 17P
   HCMOS Compatible, High CMR, 10 MBd Optocouplers High speed: 10 MBd typical
More results

Descripción similar - HCPL-261A

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Asahi Kasei Microsystem...
AK2306LVM AKM-AK2306LVM Datasheet
887Kb / 36P
   ISDN/VoIP?욍꺖?잆깏?ャ궋??깤?욜뵪 竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
AK2306VM AKM-AK2306VM Datasheet
893Kb / 36P
   ISDN/VoIP?욍꺖?잆깏?ャ궋??깤?욜뵪 竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
AK2303LVM AKM-AK2303LVM Datasheet
955Kb / 40P
   PBX訝삭즳營?궋?듽꺆?겹꺀?ㅳ꺍?ャ꺖?됬뵪竊믡긽?c꺍?띲꺂 竊곤샬竊?궠?쇈깈?껁궚 竊э설竊
logo
Torex Semiconductor
XC3202B TOREX-XC3202B Datasheet
316Kb / 9P
   鵝롦텋縕삯쎔?쎼깫?쇈꺂 IC竊덄즯麗쀣궩?녈궢
logo
National Instruments Co...
PCHMB150B12 NI-PCHMB150B12_15 Datasheet
202Kb / 3P
   竊묕폊竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCFMB300E6 NI-PCFMB300E6_15 Datasheet
336Kb / 4P
   竊볩폁竊먲샥竊뚳폋竊먲폁竊
PCHMB100E6 NI-PCHMB100E6_15 Datasheet
259Kb / 4P
   竊묕폁竊먲샥竊뚳폋竊먲폁竊
PCHMB100B12 NI-PCHMB100B12_15 Datasheet
201Kb / 3P
   竊묕폁竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCHMB100B12A NI-PCHMB100B12A_15 Datasheet
201Kb / 3P
   竊묕폁竊?竊∽펽竊묕폃竊먲폁竊
PCFMB150E6 NI-PCFMB150E6_15 Datasheet
283Kb / 4P
   竊묕폊竊?竊∽펽竊뽳폁竊먲섬
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com