Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
Si8271GB-IS Datasheet(PDF) 3 Page - Silicon Laboratories |
|
Si8271GB-IS Datasheet(HTML) 3 Page - Silicon Laboratories |
3 / 43 page Ordering Part Number Inputs Driver Configuration Output UVLO Integrated Deglitcher Dead Time Adjustable Range Low Jitter Package Isolation Rating Si8275ABD-IM VIA/VIB Dual 5 Y N/A N 5x5mm LGA-14 2.5 kVrms Contact Silicon Labs Sales for These Options Si8271ABD-IS VI Single 5 Y N/A N SOIC-8 NB 2.5 kVrms Si8271BBD-IS VI Single 8 Y N/A N SOIC-8 NB 2.5 kVrms Si8271DBD-IS VI Single 12 Y N/A N SOIC-8 NB 2.5 kVrms Si8271GBD-IS VI Single 3 Y N/A N SOIC-8 NB 2.5 kVrms Si8273BB-IS1 VIA/VIB HS/LS 8 N N/A Y SOIC-16 NB 2.5 kVrms Si8273BBD-IS1 VIA/VIB HS/LS 8 Y N/A N SOIC-16 NB 2.5 kVrms Si8274BB4D-IS1 PWM HS/LS 8 Y 20-700 N SOIC-16 NB 2.5 kVrms Si8274DB4D-IS1 PWM HS/LS 12 Y 20-700 N SOIC-16 NB 2.5 kVrms Si8275AB-IS1 VIA/VIB Dual 5 N N/A Y SOIC-16 NB 2.5 kVrms Si8275ABD-IS1 VIA/VIB Dual 5 Y N/A N SOIC-16 NB 2.5 kVrms Si8275BB-IS1 VIA/VIB Dual 8 N N/A Y SOIC-16 NB 2.5 kVrms Si8275BBD-IS1 VIA/VIB Dual 8 Y N/A N SOIC-16 NB 2.5 kVrms Si8275DB-IS1 VIA/VIB Dual 12 N N/A Y SOIC-16 NB 2.5 kVrms Si8275DBD-IS1 VIA/VIB Dual 12 Y N/A N SOIC-16 NB 2.5 kVrms Si8275BB-IM VIA/VIB Dual 8 N N/A Y 5x5mm LGA-14 2.5 kVrms Si8275BBD-IM VIA/VIB Dual 8 Y N/A N 5x5mm LGA-14 2.5 kVrms Si8275DB-IM VIA/VIB Dual 12 N N/A Y 5x5mm LGA-14 2.5 kVrms Si8275DBD-IM VIA/VIB Dual 12 Y N/A N 5x5mm LGA-14 2.5 kVrms Si8275GB-IM VIA/VIB Dual 3 N N/A Y 5x5mm LGA-14 2.5 kVrms Si8275GBD-IM VIA/VIB Dual 3 Y N/A N 5x5mm LGA-14 2.5 kVrms Si8275DA-IM VIA/VIB Dual 12 N N/A Y 5x5mm LGA-14 1 kVrms Si8275DAD-IM VIA/VIB Dual 12 Y N/A N 5x5mm LGA-14 1 kVrms Si827x Data Sheet Ordering Guide silabs.com | Smart. Connected. Energy-friendly. Preliminary Rev. 0.5 | 2 |
Número de pieza similar - Si8271GB-IS |
|
Descripción similar - Si8271GB-IS |