Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LC898094 Datasheet(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

No. de pieza LC898094
Descripción Electrónicos  LC898094
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Página de inicio  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

LC898094 Datasheet(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  LC898094 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device LC898094 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device LC898094 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device LC898094 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device LC898094 Datasheet HTML 5Page - Sanyo Semicon Device LC898094 Datasheet HTML 6Page - Sanyo Semicon Device LC898094 Datasheet HTML 7Page - Sanyo Semicon Device LC898094 Datasheet HTML 8Page - Sanyo Semicon Device LC898094 Datasheet HTML 9Page - Sanyo Semicon Device Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 13 page
background image
LC898094
No.7958-2/13
絶対最大定格/VSS=0V
項目
記号
条件
定格値
unit
VDD3 max
Ta≦25℃
−0.3∼+4.6
V
電源電圧
VDD2 max
Ta≦25℃
−0.3∼+3.6
V
VI3,VO3
Ta≦25℃
−0.3∼VDD3+0.3
V
VI2,VO2
Ta≦25℃
−0.3∼VDD2+0.3
V
入出力電圧
VI3,VO3
Ta≦25℃,5V耐圧端子
−0.3∼+5.8
V
動作周囲温度
Topr
−30∼+70
保存周囲温度
Tstg
−55∼+125
許容消費電力
Pd max
Ta≦70℃
750
mW
半田耐熱(端子のみ)
10秒
260
許容動作範囲/Ta=−30∼+70℃,VSS=0V
項目
記号
条件
min
typ
max
unit
[IO Cell 2.5V電源]
電源電圧
VDD2
2.3
2.5
2.7
V
入力電圧範囲
VIN
0
VDD2
V
[IO Cell 3.3V電源]
電源電圧
VDD3
3.0
3.3
3.6
V
入力電圧範囲
VIN
0
VDD3
V
電気的特性
直流特性:入出力レベル/Ta=−30∼+70℃,VSS=0V,VDD=3.0∼3.6V
項目
記号
条件
min
typ
max
unit
適応ピン
入力高レベル電圧
VIH
0.7VDD
V
入力低レベル電圧
VIL
CMOS対応
0.2VDD
V
(1)(3)(4)(6)
入力高レベル電圧
VIH
0.75VDD
V
入力低レベル電圧
VIL
CMOS対応
シュミット
0.15VDD
V
(2)(5)(12)
IOH=−12mA
VDD3−0.8
V
(11)
IOH=−8mA
VDD3−0.8
V
(4)(6)(8)
(14)(15)
IOH=−4mA
VDD3−0.8
V
(5)(18)(10)
(13)(16)(17)
IOH=−2mA
VDD3−0.8
V
(9)
出力高レベル電圧
VOH
IOH=−1mA
VDD3−0.8
V
(19)
IOL=12mA
0.4
V
(5)(11)(17)
IOL=8mA
0.4
V
(4)(6)(8)
(14)(15)
IOL=4mA
0.4
V
(10)(13)(16)
IOL=2mA
0.4
V
(7)(9)
出力低レベル電圧
VOL
IOL=1mA
0.4
V
(19)
入力リーク電流
IIL
VI=VSS,VDD3
−10
+10
µA
(1)(2)(3)(12)
出力リーク電流
IOZ
HiZ出力時
−10
+10
µA
(4)(5)(8)(14)
(16)(17)(18)
次ページへ続く。


Número de pieza similar - LC898094

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Sanyo Semicon Device
LC898093 SANYO-LC898093 Datasheet
64Kb / 13P
   40쨈 Playback/12쨈 Write CD-R/RW Encoder/Decoder IC with Built-in ATAPI Interface
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com