Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

0-0523199-3 Datasheet(PDF) 7 Page - Tyco Electronics

No. de pieza 0-0523199-3
Descripción Electrónicos  The operating manual must be constantly within reach of the tool.
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  MACOM [Tyco Electronics]
Página de inicio  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics

0-0523199-3 Datasheet(HTML) 7 Page - Tyco Electronics

Back Button 0-0523199-3 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics 0-0523199-3 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics 0-0523199-3 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics 0-0523199-3 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics 0-0523199-3 Datasheet HTML 7Page - Tyco Electronics 0-0523199-3 Datasheet HTML 8Page - Tyco Electronics 0-0523199-3 Datasheet HTML 9Page - Tyco Electronics 0-0523199-3 Datasheet HTML 10Page - Tyco Electronics 0-0523199-3 Datasheet HTML 11Page - Tyco Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 26 page
background image
Page 7 / 26
ECOC: EGC0 ; LOC: AI
6-744011-7
412-18745 Rev.B
de glisser ou de tomber et entraîner des dégâts importants. Répartissez la charge de manière homogène
sur l’ensemble de la surface du sabot. Utilisez toujours un sabot pour protéger le piston.
IMPORTANT : Le système hydraulique doit toujours être entretenu par un technicien spécialisé. Pour
toute réparation, contactez le SAV local de Tyco Electronics. Pour conserver votre garantie, n’utilisez que
de l’huile d’origine.
AVERTISSEMENT : Remplacez immédiatement toute pièce usée ou endommagée par une pièce
neuve. Les pièces bas de gamme risquent de se casser et d’entraîner des dégâts matériels et des
blessures corporelles. Les pièces d’origine sont conçues pour s’adapter correctement et pour résister aux
charges élevées.
CONSIGNE DE SECURITE : Utilisez toujours la pédale pour déplacer la pompe. Tirer la pompe par
le flexible risque d’entraîner des dégâts au niveau du flexible et / ou de la pompe
.
4 A propos
Les pompes hydrauliques à pied réf. 523199-2 et 523199-3 sont utilisés pour actionner les outils
hydrauliques. Des têtes de sertissage , comme indiqué ci-dessous par exemple, peut être exploité avec
une pression maximale de 700bars:
Le tube hydraulique réf. 59907-1 doit être utilisé..
Note :
Les outils doivent être utilisés uniquement et exclusivement aux fins décrites!
RÉF. 1490745-1
IS 408-10111
(max. 700bar)
RÉF. 1490746-1
IS 408-10112
(max. 700bar)
RÉF. 1490747-1
IS 408-8715
(max. 700bar)
RÉF. 1976230-1
IS 408-10145
(max. 700bar)
RÉF. 1673672-1
IS 408-8910
(max. 700bar)
RÉF. 58422-1
(max. 700bar)
RÉF. 69067
(max. 700bar)
412-18745-1


Número de pieza similar - 0-0523199-3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
TE Connectivity Ltd
0-0519021-8 TEC-0-0519021-8 Datasheet
206Kb / 2P
   THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
131Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
logo
Tyco Electronics
0-0519024-2 MACOM-0-0519024-2 Datasheet
50Kb / 1P
   ERGOCRIMP-DIE SET ERGOCRIMP MATRIZE
logo
TE Connectivity Ltd
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
127Kb / 11P
   This ERGOCRIMP Die is suitable to crimp the following crimp contacts
0-0519024-2 TEC-0-0519024-2 Datasheet
210Kb / 1P
   THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
More results

Descripción similar - 0-0523199-3

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Tyco Electronics
411-18339 MACOM-411-18339 Datasheet
2Mb / 11P
   The operating manual must be constantly within reach of the tool.
408-4146 MACOM-408-4146 Datasheet
297Kb / 6P
   The head must be installed in Pistol Grip Manual Handle Assembly
408-4147 MACOM-408-4147 Datasheet
296Kb / 6P
   The head must be installed in Pistol Grip Manual Handle Assembly
logo
Taoglas antenna solutio...
TS.07.0113 TAOGLAS-TS.07.0113 Datasheet
2Mb / 30P
   Antenna must have a view of the Sky
logo
Tyco Electronics
408-10366 MACOM-408-10366 Datasheet
171Kb / 3P
   The Electro--Hydraulic Hand Tool and specific DAHT head assemblies must be ordered separately.
logo
STMicroelectronics
AN4660 STMICROELECTRONICS-AN4660 Datasheet
311Kb / 27P
   Designers of STM32 microcontroller applications must have the possibility
AN4547 STMICROELECTRONICS-AN4547 Datasheet
151Kb / 6P
   Designers of STM32 microcontroller applications must have the possibility
UM0289 STMICROELECTRONICS-UM0289 Datasheet
1Mb / 29P
   This user manual describes the features of the eMotion Kit
logo
TE Connectivity Ltd
408-8639 TEC-408-8639 Datasheet
28Kb / 1P
   Push the tool into the contact cavity on the locking lance side of the connector
logo
Pentair plc. All rights...
3200NXT PENTAIR-3200NXT Datasheet
2Mb / 36P
   Set Time of Day on the Lead Unit (#1) and the rest of the units in the system will populare with the Time of Day within 10 seconds
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com