Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

No. de pieza LB-Q39G-L2OO-35-1
Descripción Electrónicos  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  OSRAM [OSRAM GmbH]
Página de inicio  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
LT Q39G, LB Q39G
2007-07-09
7
Durchlassstrom
2) Seite 15
Forward Current
2) page 15
blue;
I
F = f (VF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke
2) 7) Seite 15
Relative Luminous Intensity
2) 7) page 15
blue;
I
V/IV(5 mA) = f (IF); TA = 25 °C
Durchlassstrom
2) Seite 15
Forward Current
2) page 15
true green;
I
F = f (VF); TA = 25 °C
Relative Lichtstärke
2) 7) Seite 15
Relative Luminous Intensity
2) 7) page 15
true green;
I
V/IV(5 mA) = f (IF); TA = 25 °C
OHL03541
mA
2.5
F
V
F
I
10
2
10
0
5
10
5
1
V
3.5
4.5
34
OHL03549
(5 mA)
V
V
I
I
I
F
1
10
10
-1
10
0
5
2
1
0
10
5
10
mA 10
OHL04078
F
I
V
mA
2.4
F
V
0
10
10
1
2
10
5
5
2.6 2.8
3
3.2 3.4 3.6
4
OHL04079
I
F
I (5 mA)
V
I
V
10
0
mA
510
1
10
2
10
-1
5
10
1
5


Número de pieza similar - LB-Q39G-L2OO-35-1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LB-Q39G OSRAM-LB-Q39G Datasheet
1Mb / 21P
   SMT package 0603, colorless diffused resin
More results

Descripción similar - LB-Q39G-L2OO-35-1

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
OSRAM GmbH
LOV196 OSRAM-LOV196 Datasheet
572Kb / 14P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
   Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSQ971 OSRAM-LSQ971 Datasheet
463Kb / 13P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWP473 OSRAM-LWP473 Datasheet
501Kb / 17P
   Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LYA675 OSRAM-LYA675 Datasheet
385Kb / 15P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA67C OSRAM-LWA67C Datasheet
446Kb / 16P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
BPX38 OSRAM-BPX38_99 Datasheet
421Kb / 8P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com