Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

4N27-X Datasheet(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

No. de pieza 4N27-X
Descripción Electrónicos  Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  VISHAY [Vishay Siliconix]
Página de inicio  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

4N27-X Datasheet(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  4N27-X Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 4N27-X Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 4N27-X Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 4N27-X Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 4N27-X Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 4N27-X Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix 4N27-X Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
4N25-X, 4N26-X, 4N27-X, 4N28-X
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 1.2, 16-Jan-12
4
Document Number: 81864
For technical questions, contact: optocoupleranswers@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 5 - Collector Current vs. Collector Emitter Voltage (sat)
Fig. 6 - Leakage Current vs. Ambient Temperature
Fig. 7 - Normalized CTR (NS) vs. Ambient Temperature
Fig. 8 - Normalized CTR (sat) vs. Ambient Temperature
Fig. 9 - Normalized CTR (NS) vs. Forward Current
Fig. 10 - Normalized CTR (sat) vs. Forward Current
0
10
15
20
25
00.4
V
CE - Collector Emitter Voltage (sat) (V)
5
0.3
0.2
0.1
I
F = 10 mA
I
F = 25 mA
I
F = 5 mA
I
F = 2 mA
I
F = 1 mA
0.001
0.01
0.1
10
1
100
1000
10 000
- 60
100
T
amb - Ambient Temperature (°C)
V
CE = 40 V
- 40
80
60
40
20
0
- 20
I
F = 0 mA
V
CE = 12 V
V
CE = 24 V
0
0.2
0.6
0.4
0.8
1.0
1.2
- 60
100
T
amb - Ambient Temperature (°C)
- 40
80
60
40
20
0
- 20
I
F = 5 mA
I
F = 10 mA
I
F = 1 mA
V
CE = 5 V
0
0.2
0.6
0.4
0.8
1.0
1.2
- 60
100
T
amb - Ambient Temperature (°C)
- 40
80
60
40
20
0
- 20
I
F = 5 mA
I
F = 10 mA
I
F = 1 mA
V
CE = 0.4 V
0
0.2
0.6
0.4
0.8
1.0
1.2
0.1
100
I
F - Forward Current (mA)
110
T
amb = - 55 °C
T
amb = - 40 °C
T
amb = 0 °C
T
amb = 25 °C
T
amb = 50 °C
T
amb = 75 °C
T
amb = 100 °C
V
CE = 5 V
0
0.2
0.6
0.4
0.8
1.0
1.2
0.1
100
I
F - Forward Current (mA)
110
T
amb = - 55 °C
T
amb = - 40 °C
T
amb = 0 °C
T
amb = 25 °C
T
amb = 50 °C
T
amb = 75 °C
T
amb = 100 °C
V
CE = 0.4 V


Número de pieza similar - 4N27-X

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
4N27-X VISHAY-4N27-X Datasheet
152Kb / 7P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
01-Jan-2022
4N27-X VISHAY-4N27-X Datasheet
153Kb / 7P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
01-Jan-2023
4N27-X000 VISHAY-4N27-X000 Datasheet
152Kb / 7P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
01-Jan-2022
4N27-X007 VISHAY-4N27-X007 Datasheet
147Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
Rev. 1.4, 26-Jan-05
4N27-X007 VISHAY-4N27-X007 Datasheet
152Kb / 7P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
01-Jan-2022
More results

Descripción similar - 4N27-X

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
4N25 VISHAY-4N25 Datasheet
147Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
Rev. 1.4, 26-Jan-05
IL1 VISHAY-IL1 Datasheet
136Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
Rev. 1.5, 08-May-08
SFH601 VISHAY-SFH601_15 Datasheet
171Kb / 10P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
Rev. 1.6, 23-Jul-15
IL2 VISHAY-IL2_V02 Datasheet
136Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
01-Jan-2023
H11A1 VISHAY-H11A1 Datasheet
144Kb / 8P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
Rev. 1.7, 23-Jul-15
CNY17G VISHAY-CNY17G Datasheet
132Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output,with Base Connection
Rev. 1.4, 08-May-08
CNY17 VISHAY-CNY17_V02 Datasheet
209Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
01-Jan-2023
CNY17 VISHAY-CNY17_V01 Datasheet
209Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
01-Jan-2022
SFH601 VISHAY-SFH601 Datasheet
2Mb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
Rev. 1.4, 26-Oct-04
SFH600 VISHAY-SFH600 Datasheet
137Kb / 9P
   Optocoupler, Phototransistor Output, with Base Connection
Rev. 1.5, 10-Jan-08
CNY17 VISHAY-CNY17 Datasheet
192Kb / 10P
   Optocoupler, Phototransistor Output, With Base Connection
Rev. 1.5, 26-Oct-04
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com