Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

SB220_R2_10001 Datasheet(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

No. de pieza SB220_R2_10001
Descripción Electrónicos  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Página de inicio  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SB220_R2_10001 Datasheet(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  SB220_R2_10001 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SB220_R2_10001 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SB220_R2_10001 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SB220_R2_10001 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
PAGE . 2
April 20,2016-REV.07
SB220 SERIES
0
20
40
60
80
100
120
0
25
50
75
100
125
150
TJ, Junction Temperature (°C)
20~30V
40~60V
Fig.5 Operating Temperature Derating Curve


Número de pieza similar - SB220_R2_10001

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
ABC Taiwan Electronics ...
SB2207R80ML ABC-SB2207R80ML Datasheet
441Kb / 6P
   SMD POWER INDUCTOR
More results

Descripción similar - SB220_R2_10001

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com