Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

ST3243ECTR-E Datasheet(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

No. de pieza ST3243ECTR-E
Descripción Electrónicos  Guaranteed 6 V/ms slew rate range
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Página de inicio  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

ST3243ECTR-E Datasheet(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  ST3243ECTR-E Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics ST3243ECTR-E Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics ST3243ECTR-E Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics ST3243ECTR-E Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics ST3243ECTR-E Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics ST3243ECTR-E Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics ST3243ECTR-E Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics ST3243ECTR-E Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics ST3243ECTR-E Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 16 page
background image
Contents
ST3243EB, ST3243EC
2/16
Doc ID 8648 Rev 12
Contents
1
Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Truth tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3
Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
5
Application circuits
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6
Timing diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
7
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
8
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15


Número de pieza similar - ST3243ECTR-E

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
STMicroelectronics
ST3243ECTR-E STMICROELECTRONICS-ST3243ECTR-E Datasheet
633Kb / 16P
   (,-) 15 kV ESD protected 3 to 5.5 V, 400 kbps, RS-232 transceiver with auto power-down
More results

Descripción similar - ST3243ECTR-E

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Vishay Siliconix
SIP32508 VISHAY-SIP32508_V01 Datasheet
274Kb / 13P
   1.1 V to 5.5 V, Slew Rate Controlled Load Switch in TSOT23-6
01-Jan-2022
SIP32510 VISHAY-SIP32510 Datasheet
517Kb / 12P
   1.2 V to 5.5 V, Slew Rate Controlled Load Switch in TSOT23-6
Rev. C, 08-Jul-13
SIP32508 VISHAY-SIP32508 Datasheet
225Kb / 10P
   1.1 V to 5.5 V, Slew Rate Controlled Load Switch in TSOT23-6
Rev. B, 29-Feb-16
SIP32510 VISHAY-SIP32510_V01 Datasheet
798Kb / 14P
   1.2 V to 5.5 V, Slew Rate Controlled Load Switch in TSOT23-6
01-Jan-2022
logo
Renesas Technology Corp
READ2304G RENESAS-READ2304G Datasheet
1Mb / 10P
   High Drivability & High Slew Rate, Input Output Full Range,
2020.08.20
logo
ON Semiconductor
FPF2411 ONSEMI-FPF2411 Datasheet
1,011Kb / 13P
   6 V / 6 A - Rated Bi-Directional Switch with Slew Rate Control and RCB
August-2017 ??Rev. 2
logo
Renesas Technology Corp
READ4354J RENESAS-READ4354J Datasheet
1Mb / 9P
   High Drivability & High Slew Rate, Input Output Full Range
Sep.21.22
READ2354J RENESAS-READ2354J Datasheet
923Kb / 9P
   High Drivability & High Slew Rate, Input Output Full Range,
2022.5.12
READ4304G RENESAS-READ4304G Datasheet
1Mb / 9P
   High Drivability & High Slew Rate, Input Output Full Range
Sep.21.22
logo
STMicroelectronics
ST4485EB STMICROELECTRONICS-ST4485EB Datasheet
392Kb / 18P
   Guaranteed 20 Mbps data rate
September 2013 Rev 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com