Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet(PDF) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

No. de pieza LA08B-6G1Y3H-1-PF
Descripción Electrónicos  LED ARRAY
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Página de inicio  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet(HTML) 6 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

Back Button LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 8Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 9Page - LIGITEK electronics co., ltd. LA08B-6G1Y3H-1-PF Datasheet HTML 10Page - LIGITEK electronics co., ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
Luminous Intensity(mcd) at 10 mA
Brightness Code For Standard LED Lamps
PART NO. LA08B/6G1Y3H-1-PF
A8
4.5
A5
A6
A7
1.8
3.0
1.2
Group
A4
Min.
0.8
H CHIP
8.0
3.0
4.5
1.8
Max.
1.2
Page 5/10


Número de pieza similar - LA08B-6G1Y3H-1-PF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LA08B-6G3Y1H LIGITEK-LA08B-6G3Y1H Datasheet
95Kb / 7P
   LED ARRAY
More results

Descripción similar - LA08B-6G1Y3H-1-PF

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
LIGITEK electronics co....
LA16B-DBK-S21 LIGITEK-LA16B-DBK-S21 Datasheet
102Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-DGM-S30-PF LIGITEK-LA16B-DGM-S30-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-EG-S26 LIGITEK-LA16B-EG-S26 Datasheet
115Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-G-S2-PF LIGITEK-LA16B-G-S2-PF Datasheet
114Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-PF LIGITEK-LA16B-H-PF Datasheet
106Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1 LIGITEK-LA16B-H-S1 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA16B-H-S1-PF LIGITEK-LA16B-H-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S1-PF LIGITEK-LA16B-Y-S1-PF Datasheet
107Kb / 6P
   LED ARRAY
LA16B-Y-S22 LIGITEK-LA16B-Y-S22 Datasheet
101Kb / 5P
   LED ARRAY
LA17B-10H LIGITEK-LA17B-10H Datasheet
69Kb / 5P
   LED ARRAY
LA29B-1-4VGX-PF LIGITEK-LA29B-1-4VGX-PF Datasheet
109Kb / 6P
   LED ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com