Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos |
|
HT46R65 Datasheet(PDF) 30 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
HT46R65 Datasheet(HTML) 30 Page - Holtek Semiconductor Inc |
30 / 50 page HT46R65/HT46C65 Rev. 2.20 30 2014-06-06 注: VOPR 是在系统时钟为 4MHz 时,使得芯片正常运行的电压值 5.5V 3.0V 2.2V 0.9V VDD VOPR VLVR 5.5V 低电压复位 /检测功能 系统具有低电压检测 (LVD)和低电压复位(LVR)功能,可由掩膜选项 设置为打开或关闭。如果选择 LVD 功能,用户可以通过 RTCC.3 来打开/ 关闭低电压检测,通过 RTCC.5 来读取低电压检测的状态。否则,低电压 检测无效。 LVR 与外部复位信号有相同的功能,都会使芯片复位。在 HALT 状 态下,但是 LVR 是没有作用的。 为了监控器件的工作电压, HT46x65 提供低电压复位功能。如果器 件的工作电压在 0.9V~VLVR 之间,例如电池电压的变化,那么 LVR 会 自动使器件产生内部复位。 LVR 功能说明如下: · 低电压 (0.9V~VLVR)的状态必须持续 1ms 以上。如果低电压的状态 没有持续 1ms 以上,那么 LVR 会忽视它而不去执行复位功能。 · LVR 通过与外部RES信号的“或”的功能来执行系统复位。 VDD 与 VLVR 之间的关系如下所示: VDD 5.5V VLVR 0.9V 0V Reset Signal Reset *1 *2 Normal Operation Reset LVR Detect Voltage 低电压复位 注: *1:要保证系统振荡器起振并稳定运行,在系统进入正常运行以前,SST 提供额外的 1024 个系统时钟周期的延迟。 *2:因为低电压状态必须保持 1ms 以上,因此进入复位模式就要有 1ms 的延迟。 RTCC 寄存器的定义如下表: 位 标号 功能 0~2 RT0~RT2 通过控制 8 选 1 多路器输入来选择实时钟预置寄 存器的分频输出比例 3 LVDC 低电压检测打开 /关闭(1/0) 4 QOSC 32768Hz 晶振快速起振 0/1:快速/慢速 5 LVDO 低电压检测输出 (1/0),1:检测到低电压,只读 6,7 — 未定义,读出为 0 RTCC(09H)寄存器 |
Número de pieza similar - HT46R65_14 |
|
Descripción similar - HT46R65_14 |