Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HT46RU66 Datasheet(PDF) 31 Page - Holtek Semiconductor Inc

No. de pieza HT46RU66
Descripción Electrónicos  HT46RU66_14
Download  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Página de inicio  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT46RU66 Datasheet(HTML) 31 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT46RU66_14 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 34Page - Holtek Semiconductor Inc HT46RU66_14 Datasheet HTML 35Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 69 page
background image
HT46RU66/HT46CU66
Rev. 1.40
31
2014-06-06
PWM Register
(7+1) Mode
b7
b0
AC value
DC value
PWM(7+1 模式)寄存器
PWM 输出控制
PWM 是与 PD 口共用引脚。如果选择 PWM 功能(由配置选项决定)
,则对应的 PWM 口会有
PWM 信号输出(相应的口为输出模式)
。向 PD 数据寄存器写入“1”,则输出 PWM 信号;向 PD 数
据寄存器写入“0”,则输出为低电平。PD 数据寄存器可作为 PWM 功能的开/关。注意:若在配置选
项中选择 PWM 功能,但相应的 PD 控制寄存器写入“1”,则它们仍作为普通输入口使用。
下面示例程序表明怎样设置 PWM 输出,配置选项中已选择 PWM 输出。
clr
PDC.0
; 设置 PD0 为输出
clr
PDC.1
; 设置 PD1 为输出
clr
PDC.2
; 设置 PD2 为输出
clr
PDC.3
; 设置 PD3 为输出
set
pd.0
; PD.0=1,允许 PD0/PWM0 输出 PWM 波形
mov a,64h
; PWM0=100D=64H
mov pwm0,a
set
pd.1
; PD.1=1,允许 PD1/PWM1 输出 PWM 波形
mov a,65h
; PWM1=101D=65H
mov pwm1,a
set
pd.2
; PD.2=1,允许 PD2/PWM2 输出 PWM 波形
mov a,66h
; PWM2=102D=66H
mov pwm2,a
set
pd.3
; PD.3=1,允许 PD3/PWM3 输出 PWM 波形
mov a,67h
; PWM3=103D=67H
mov pwm3,a
clr
pd.0
; 禁止 PWM0 输出 — PD.0 输出为低
clr
pd.1
; 禁止 PWM1 输出 — PD.1 输出为低
clr
pd.2
; 禁止 PWM2 输出 — PD.2 输出为低
clr
pd.3
; 禁止 PWM3 输出 — PD.3 输出为低


Número de pieza similar - HT46RU66_14

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU66 HOLTEK-HT46RU66_11 Datasheet
436Kb / 63P
   A/D Type 8-Bit MCU with LCD
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com