Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HT48R52A Datasheet(PDF) 25 Page - Holtek Semiconductor Inc

No. de pieza HT48R52A
Descripción Electrónicos  44-pin QFP / LQFP
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Página de inicio  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT48R52A Datasheet(HTML) 25 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT48R52A_14 Datasheet HTML 21Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 22Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 23Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 24Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 25Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 26Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 27Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 36 page
background image
HT48R52A
Rev. 1.70
25
2014-04-03
此指令为
2 个周期。
运算过程:
StackProgram Counter+1
Program Counter  addr
影响标志位:
CLR
[m]
Clear data memory
说明:
将指定数据存储器的内容清零。
运算过程:
[m] 00H
影响标志位:
CLR
[m] . i
Clear bit of data memory
说明:
将指定数据存储器的
i 位内容清零。
运算过程:
[m].i 0
影响标志位:
CLR
WDT
Clear Watchdog Timer
说明:
WDT 计数器、暂停标志位 PDF 和看门狗溢出标志位 TO 清零。
运算过程:
WDT  00H
PDF & TO  0
影响标志位:
TO、PDF
CLR
WDT1
Preclear Watchdog Timer
说明:
PDF 和 TO 标志位都被清 0。必须配合 CLR WDT2 一起使用清除 WDT 计时器。当程序
仅执行
CLR WDT1,而没有执行 CLR WDT2 时,PDF 与 TO 保留原状态不变。
运算过程:
WDT  00H
PDF & TO  0
影响标志位:
TO、PDF
CLR
WDT2
Preclear Watchdog Timer
说明:
PDF 和 TO 标志位都被清 0。必须配合 CLR WDT1 一起使用清除 WDT 计时器。当程序
仅执行
CLR WDT2,而没有执行 CLR WDT1 时,PDF 与 TO 保留原状态不变。
运算过程:
WDT  00H
PDF & TO  0
影响标志位:
TO、PDF
CPL
[m]
Complement data memory
说明:
将指定数据存储器中的每一位取逻辑反,相当于从
1 变 0 或从 0 变 1。
运算过程:
[m]  [ m ]
影响标志位:
Z
CPLA
[m]
Complement data memory
说明:
将指定数据存储器中的每一位取逻辑反,相当于从
1 变 0 或从 0 变 1,结果被存放回累
加器且数据寄存器的内容保持不变。
运算过程:
ACC  [ m ]
影响标志位:
Z


Número de pieza similar - HT48R52A_14

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_10 Datasheet
252Kb / 35P
   I/O Type 8-Bit OTP MCU with 1616 High Current LED Driver
More results

Descripción similar - HT48R52A_14

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
   44-pin QFP/LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA44QF03-44QF ETC2-PA44QF03-44QF Datasheet
37Kb / 1P
   44 pin QFP socket/44 pin QFP plug
logo
Aries Electronics, Inc.
44-305263-20-P ARIES-44-305263-20-P Datasheet
472Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
18081 ARIES-18081 Datasheet
572Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
logo
List of Unclassifed Man...
PA40-44-P64-DZ-QF ETC2-PA40-44-P64-DZ-QF Datasheet
78Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
PA40DZ-44QF-34 ETC2-PA40DZ-44QF-34 Datasheet
42Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
MACH210 ETC-MACH210 Datasheet
190Kb / 1P
   44 pin QFP socket/28 pin DIP 0.6??plug
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
   100-pin LQFP
logo
Ironwood Electronics.
CA-QFE44SH-L-Z-T-01 IRONWOOD-CA-QFE44SH-L-Z-T-01 Datasheet
26Kb / 1P
   Carrier Adaptor (CA), QFP 44 position QFP ZIF socket with test points to 44 position QFP surface mount foot (leadless).
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com