Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HT48R52A Datasheet(PDF) 34 Page - Holtek Semiconductor Inc

No. de pieza HT48R52A
Descripción Electrónicos  44-pin QFP / LQFP
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Página de inicio  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT48R52A Datasheet(HTML) 34 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT48R52A_14 Datasheet HTML 28Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 29Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 30Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 31Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 32Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 33Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 34Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 35Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R52A_14 Datasheet HTML 36Page - Holtek Semiconductor Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 36 page
background image
HT48R52A
Rev. 1.70
34
2014-04-03
44-pin QFP (10mm×10mm) 外形尺寸
34
11
1
44
A
B
22
12
E
F
G
H
I
J
K
α
33
23
C
D
L
符号
尺寸 (单位:inch)
最小
一般
最大
A
0.126 BSC
B
0.394 BSC
C
0.126 BSC
D
0.394 BSC
E
0.031 BSC
F
0.011
0.018
G
0.071
0.079
0.087
H
0.106
I
0.010
0.020
J
0.029
0.035
0.041
K
0.004
0.009
L
0.004
α
符号
尺寸 (单位:mm)
最小
一般
最大
A
3.20 BSC
B
10.0 BSC
C
3.20 BSC
D
10.0 BSC
E
0.80 BSC
F
0.29
0.45
G
1.80
2.00
2.20
H
2.70
I
0.25
0.50
J
0.73
0.88
1.03
K
0.10
0.23
L
0.10
α


Número de pieza similar - HT48R52A_14

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_10 Datasheet
252Kb / 35P
   I/O Type 8-Bit OTP MCU with 1616 High Current LED Driver
More results

Descripción similar - HT48R52A_14

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_14 Datasheet
509Kb / 42P
   44-pin QFP/LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA44QF03-44QF ETC2-PA44QF03-44QF Datasheet
37Kb / 1P
   44 pin QFP socket/44 pin QFP plug
logo
Aries Electronics, Inc.
44-305263-20-P ARIES-44-305263-20-P Datasheet
472Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
18081 ARIES-18081 Datasheet
572Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
logo
List of Unclassifed Man...
PA40-44-P64-DZ-QF ETC2-PA40-44-P64-DZ-QF Datasheet
78Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
PA40DZ-44QF-34 ETC2-PA40DZ-44QF-34 Datasheet
42Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
MACH210 ETC-MACH210 Datasheet
190Kb / 1P
   44 pin QFP socket/28 pin DIP 0.6??plug
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
   100-pin LQFP
logo
Ironwood Electronics.
CA-QFE44SH-L-Z-T-01 IRONWOOD-CA-QFE44SH-L-Z-T-01 Datasheet
26Kb / 1P
   Carrier Adaptor (CA), QFP 44 position QFP ZIF socket with test points to 44 position QFP surface mount foot (leadless).
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com