Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HT48R54A Datasheet(PDF) 13 Page - Holtek Semiconductor Inc

No. de pieza HT48R54A
Descripción Electrónicos  44-pin QFP/LQFP
Download  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Página de inicio  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT48R54A Datasheet(HTML) 13 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT48R54A_14 Datasheet HTML 9Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 10Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 11Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 12Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 13Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 14Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 15Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 16Page - Holtek Semiconductor Inc HT48R54A_14 Datasheet HTML 17Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 42 page
background image
HT48R54A
Rev. 1.30
13
2014-04-03
工作模式
工作模式
工作模式
工作模式
HT48R54A 支持双时钟系统和三种工作模式。通过软件设置,系统时钟来源可以选择 RC/XTAL 振荡
或者 32768Hz 实时时钟,工作模式可以是常规模式、慢速模式或者暂停模式。
符号
符号
符号
符号
0
MODS
系统时钟高速/慢速模式选择位
0:高速系统时钟(RC/XTAL)
1:慢速系统时钟(32768Hz)
,RC/XTAL 振荡器停止
注:当选择 32768Hz 系统时钟时,只能选择 32768Hz 振荡器作为看门狗时钟源,
否则功能将出现无法预计的结果。
1,2,3
未定义,读出为“0”
4
QOSC
32768Hz 晶振快速起振
0/1:快速/慢速
5,6,7
未定义,读出为“0”
MODE
MODE
MODE
MODE(
(20H
20H
20H
20H)
)寄存器
寄存器
寄存器
寄存器
工作模式
工作模式
工作模式
工作模式
系统时钟
系统时钟
系统时钟
系统时钟
HALT 指令
指令
指令
指令
MODS
RC 振荡器
振荡器
振荡器
振荡器
32768Hz
常规模式
RC/XTAL 振荡器
不执行
0
On
On
慢速模式
32768Hz
不执行
1
Off
On
暂停模式
暂停
执行
×
Off
On
工作模式
工作模式
工作模式
工作模式
暂停模式
暂停模式
暂停模式
暂停模式
暂停模式由 HALT 指令来实现,暂停模式时系统状态如下:
·
系统振荡器停振,但 WDT 振荡器依然工作(如果选择 WDT 振荡器)。
·
RAM 及寄存器的内容保持不变。
·
WDT 被清除,并重新计数(如果 WDT 的时钟是来自 WDT 振荡器)
·
所有的输入/输出口都保持其原先状态。
·
置位 PDF 标志,清除 TO 标志。
外部复位、中断或 PA 口下降沿信号或 WDT 溢出均可使系统脱离暂停状态。外部复位能使系统初始
化,而 WDT 溢出执行“热复位”。通过检测 TO 和 PDF 标志,即可了解系统复位的原因。PDF 标志位由
系统上电复位和执行“CLR WDT”指令清除,而执行“HALT”指令将它置位。如 WDT 产生溢出,使 TO
标志位置位,同时产生唤醒,使得程序计数的 PC 和堆栈指针复位。其他都保持原状态。
PA 口唤醒和中断唤醒可作为正常运行的继续。PA 口的每一位都可以由掩膜选项设置为唤醒功能。如
果是由输入/输出口唤醒,程序会从下一条指令开始运行。如果是由中断唤醒,可能会发生两种情况:如果
中断禁止或中断允许但堆栈已满,程序将会从下一条指令开始运行;如果中断允许且堆栈未满,则会产生
一般的中断响应。如果在进入 HALT 模式之前,中断请求标志位已被置“1”,则中断唤醒功能被禁止。
当发生唤醒,系统需要额外花费 1024t
SYS(系统时钟周期)的时间,才能重新正常运行,也就是说,唤
醒之后会插入一个等待周期。如果唤醒是由中断产生的话,则实际中断子程序的执行会延迟一个以上的周
期。如果唤醒导致下一条指令执行,那么在等待周期执行完成之后,会立即执行该指令。
为减小功耗,在进入暂停模式之前,应小心处理所有的输入/输出口状态。
在 HALT 模式下,如果选用 RTC 振荡器,RTC 振荡器仍然工作。


Número de pieza similar - HT48R54A_14

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R54A HOLTEK-HT48R54A_10 Datasheet
283Kb / 39P
   I/O Type 8-Bit OTP MCU with 1616 High Current LED Driver
More results

Descripción similar - HT48R54A_14

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT48R52A HOLTEK-HT48R52A_14 Datasheet
816Kb / 36P
   44-pin QFP / LQFP
logo
List of Unclassifed Man...
PA44QF03-44QF ETC2-PA44QF03-44QF Datasheet
37Kb / 1P
   44 pin QFP socket/44 pin QFP plug
logo
Aries Electronics, Inc.
44-305263-20-P ARIES-44-305263-20-P Datasheet
472Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
18081 ARIES-18081 Datasheet
572Kb / 1P
   44-Pin 0.8mm QFP-to-44-Pin PLCC Adapter
logo
List of Unclassifed Man...
PA40-44-P64-DZ-QF ETC2-PA40-44-P64-DZ-QF Datasheet
78Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
PA40DZ-44QF-34 ETC2-PA40DZ-44QF-34 Datasheet
42Kb / 1P
   40 pin DIP socket/44 pin QFP plug
MACH210 ETC-MACH210 Datasheet
190Kb / 1P
   44 pin QFP socket/28 pin DIP 0.6??plug
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46RU67 HOLTEK-HT46RU67_14 Datasheet
2Mb / 68P
   100-pin LQFP
logo
Ironwood Electronics.
CA-QFE44SH-L-Z-T-01 IRONWOOD-CA-QFE44SH-L-Z-T-01 Datasheet
26Kb / 1P
   Carrier Adaptor (CA), QFP 44 position QFP ZIF socket with test points to 44 position QFP surface mount foot (leadless).
logo
Holtek Semiconductor In...
HT46R64 HOLTEK-HT46R64_14 Datasheet
1Mb / 51P
   52/100-pin LQFP
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com