Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HT56R66 Datasheet(PDF) 65 Page - Holtek Semiconductor Inc

No. de pieza HT56R66
Descripción Electrónicos  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Página de inicio  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R66 Datasheet(HTML) 65 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R66_14 Datasheet HTML 61Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 62Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 63Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 64Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 65Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 66Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 67Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 68Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 69Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 123 page
background image
HT56R66/HT56R666
Rev.1.50
65
2014-04-04
串行接口
HT56R66/HT56R666 含有两种容易与外围设备通信的串行接口:四线制 SPI 接口和两线制 I
2C
接口。这两种接口具有相当简单的通讯协议,单片机可以通过这些接口与传感器、闪存或 EEPROM
内存等硬件设备通讯。SIM 接口的引脚与其它的 I/O 引脚共用,所以要使用 SIM 功能时应先在配置
选项中选中 SIM 功能。因为这两种接口共用引脚和寄存器,所以要通过一个内部寄存器中的一个位
来选择哪一种通讯接口。
SPI 接口
SPI 接口常用于与外部设备如传感器、闪存或 EEPROM 内存等通讯。四线 SPI 接口最初是由摩
托罗拉公司研制,是一个有相当简单的通讯协议的串行数据接口,这个协议可以简化与外部硬件的
编程要求。
SPI 通信模式为全双工模式,且能以主/从模式的工作方式进行通信,单片机既可以做为主机,
也可以做为从机。虽然 SPI 接口理论上允许一个主机控制多个从机,但此处的 SPI 中只有一个片选
信号 SCS 引脚,因此只有一个从机能连接到一个 SPI 总线上。
SPI 主/从连接
SPI 接口操作
SPI 接口是一个全双工串行数据传输器。SPI 接口的四线为:SDI、SDO、SCK 和 SCS 。SDI 和
SDO 是数据的输入和输出线。SCK 是串行时钟线,SCS 是从机的选择线。SPI 的接口引脚与普通 I/O
口和 I
2C 的功能脚共用。通过设定 SIM 配置选项和 SIMCTL0/SIMCTL2 寄存器的对应位,来使能
SPI 接口。SPI 配置选项设定好后,还可以通过 SIMCTL0 寄存器中的 SIMEN 位来除能或使能。连
接到 SPI 接口的单片机以从主/从模式进行通信,且主机完成所有的数据传输初始化,并控制时钟信
号。由于单片机只有一个 SCS 引脚,所以只能拥有一个从机设备。
配置选项
功能
SIM 功能
SIM 接口或 I/O 口
SPI CSEN 位
使能/除能
SPI WCOL 位
使能/除能
SPI的功能有以下特性 :
·
全双工同步数据传输
·
主从模式
·
最低有效位先传或者最高有效位先传的数据传输模式
·
传输完成标志位
·
时钟的上升或者下降沿有效
·
WCOL 或 CSEN 位的使能/除能
SPI 接口状态受很多因素的影响,如单片机处于主机或从机的工作模式和 CSEN,SIMEN 和SCS
____
位的状态。表格中,I,Z 代表输入浮空。有几个与 SPI 接口有关的配置选项。其中一个是使能 SIM


Número de pieza similar - HT56R66_14

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results

Descripción similar - HT56R66_14

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_14 Datasheet
4Mb / 129P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com