Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HT56R66 Datasheet(PDF) 73 Page - Holtek Semiconductor Inc

No. de pieza HT56R66
Descripción Electrónicos  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Página de inicio  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R66 Datasheet(HTML) 73 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R66_14 Datasheet HTML 69Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 70Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 71Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 72Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 73Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 74Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 75Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 76Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 77Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 73 / 123 page
background image
HT56R66/HT56R666
Rev.1.50
73
2014-04-04
I
2C 时钟
I
2C 工作,不使用内部时钟
除能/使能
I
2C 去抖时间 无延迟时间,1 个系统时钟;2 个系统时钟
I
2C 接口配置选项
I
2C 寄存器
I
2C 总线的三个控制寄存器是 SIMCTL0,SIMCTL1 和 SIMAR 及一个数据寄存器 SIMDR。在
前面的 SPI 章节中有给出此寄存器,SIMDR 寄存器常用于存储 I
2C 总线上正在发送和接收的数据,
当单片机将数据写入 I
2C 总线之前,实际被发送的数据存放在 SIMDR 寄存器。在 I2C 上任何被发送
或接收的数据必须经由 SIMDR 寄存器设置。
注意这个 SIMDR 也有另外一个名字,SIMCTL2,使用 SPI 功能时会用到。I
2C 接口会用到寄存
器 SIMCTL0 中的 SIMIDLE 位,SIMEN 位,和 SIM0~SIM2 位。SIMCTL0 在以上的 SPI 功能中已
有介绍。
I
2C 方框图
下面进一步给出每一位的解释:
·
SIMIDLE
SIMIDLE 位用于选择当设备工作在休眠模式运行时 I
2C 接口是否继续工作。SIMIDLE 位为高时允许
I
2C 总线在休眠模式下运行。 SIMIDLE 位为低时停止 I2C 总线在休眠模式下运行。
这个 SPI/I
2C 空闲控制位位于寄存器 CLKMOD 中的第四位。
·
SIMEN
SIMEN 位是 I
2C 接口的开/关控制位。如果清零 SIMEN 位,则将除能 I2C 接口,并且 SDA 和 SCL
引脚会处于浮空状态,这样 I
2C 接口的工作电流会降至最低值。在这种情况下,这些引脚可以用作
SEG 功能。将 SIMEN 设为高则将使能 I
2C 功能。应先使能配置选项中的 SIM 功能以使能这个位。
应注意的是如果 SIMEN 位从低变为高,那么 I
2C 的控制寄存器的值将处于不定态,因此在应用程
序中应先初始化 I
2C 的控制寄存器。
·
SIM0~SIM2
这三个位设定 SIM 功能的工作模式。选择 I
2C 功能,SIM0~SIM2 设置为 110。
·
RXAK
RXAK 位是接收确认标志位。如果 RXAK 位被重设为 0 即 8 位数据传输之后,设备在第九个时钟有
接受到一个正确的确认位。如果单片机处于发送状态,发送方会检查 RXAK 位来判断接收方是否愿
意继续接收下一个字节。因此直到 RXAK 为 1 时,传输方停止发送数据。这时,传输方将释放 SDA
线,主机发出停止信号。
·
SRW
SRW 位是从机读写位。决定主机是否希望传输或接收来自 I
2C 总线的数据。当传输地址和从机的地


Número de pieza similar - HT56R66_14

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results

Descripción similar - HT56R66_14

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_14 Datasheet
4Mb / 129P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com