Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HT56R66 Datasheet(PDF) 77 Page - Holtek Semiconductor Inc

No. de pieza HT56R66
Descripción Electrónicos  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  123 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Página de inicio  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R66 Datasheet(HTML) 77 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R66_14 Datasheet HTML 73Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 74Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 75Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 76Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 77Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 78Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 79Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 80Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R66_14 Datasheet HTML 81Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 123 page
background image
HT56R66/HT56R666
Rev.1.50
77
2014-04-04
I
2C 总线 ISR 流程图
·
SRW 位
SIMCTL1 寄存器的 SRW 位表示主控制器是要从 I
2C 总线上读取数据还是要将数据写到 I2C 总
线上。从器件则通过检测该位以确定自己是作为发送器还是接收器。SRW 置“1”,表示主控制器要
从 I
2C 总线读数据,从器件必须将数据写到 I2C 总线,即从器件做为发送器;SRW 清“0”,表示主
控制器要写数据到 I
2C 总线,从器件要从总线读取数据,即从器件做为接收器。
·
应答位
主机发送呼叫地址后,当 I
2C 总线上的任何从机内部地址与其匹配时,会发送一个应答信号。
此应答信号会通知主机有从机已经接收到了呼叫地址。如果主机没有收到应答信号,则主机必须发
送停止(STOP)信号以结束通讯。当 HAAS 为高时,表示从机接收到的地址与自己内部地址匹配,则
从机需检查 SRW 位,以确定自己是作为发送方还是作为接收方。如果 SRW 位为高,从机须设置成
发送方,这样会置位 SIMCTL1 寄存器的 HTX 位。如果 SRW 位为低,从机须设置成接收方,这样
会清零 SIMCTL1 寄存器的 HTX 位。
·
数据字节
在从机确认接收到从地址后,会进行 8 位宽度的数据传输。这个数据传输顺序是的高位在前,
低位在后。接收方在接收到 8 位数据后必须发出一个应答信号(“0”)以继续接收下一个数据。如果
发送方没接收到应答信号,发送方将释放 SDA 线,同时,主机将发出 STOP 信号以释放 I
2C 总线。
所传送的数据存储在 SIMDR 寄存器中。如果设置成发送方,从机必须将先将欲传输的数据写到
SIMDR 寄存器中;如果设置成接收方,从机必须从 SIMDR 寄存器读取数据。


Número de pieza similar - HT56R66_14

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_12 Datasheet
745Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results

Descripción similar - HT56R66_14

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_14 Datasheet
4Mb / 129P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com