Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HT56R67 Datasheet(PDF) 49 Page - Holtek Semiconductor Inc

No. de pieza HT56R67
Descripción Electrónicos  TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
Download  129 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Página de inicio  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56R67 Datasheet(HTML) 49 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56R67_14 Datasheet HTML 45Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 46Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 47Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 48Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 49Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 50Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 51Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 52Page - Holtek Semiconductor Inc HT56R67_14 Datasheet HTML 53Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 129 page
background image
HT56R67/HT56R668/HT56C668/HT56R678/HT56C678/HT56R688
Rev. 1.70
2014-04-04
49
定时/计数器
定时/计数器在任何单片机中都是一个很重要的部分,提供程序设计者一种实现和时间有关功能
的方法。该系列单片机包含若干个 8 位和 16 位的向上计数器。每个定时/计数器有三种不同的工作
模式,可以当作一个普通定时器、外部事件计数器、或者脉冲宽度测量器使用。定时器里提供的 8
级预分频器(Prescaler)扩大了定时的范围。
有两种寄存器和定时/计数器相关。其中一个寄存器是存储实际的计数值,赋值给此寄存器可以
设定初始值,读取此寄存器可获得定时/计数器的内容。另一个寄存器是定时/计数器的控制寄存器,
此寄存器设置定时/计数器的选项,控制定时/计数器的使用。定时/计数器的时钟源可来自内部时钟
源。此外,时钟源也可来自外部定时器引脚。
配置定时/计数器输入时钟源
内部定时/计数器的时钟源可以有多种的时钟来源。当定时/计数器在定时器模式或者在脉冲宽度
测量模式时,使用系统时钟作为计时来源。8-bit 定时/计数器的时钟源是 f
SYS 除以预分频器(Prescaler)
的值,预分频值由定时控制寄存器 TMRnC 的 TnPSC0 到 TnPSC2 位决定。对于 16 位定时/计数器而
言,其内部时钟源可以选择来自内部时钟配置选项和 TMRnC 寄存器的 TnS 位决定。
定时/计数器在事件计数器模式时使用外部时钟源,根据使用的定时/计数器,时钟源可来自外部
定时/计数器引脚 TMR0,TMR1,TMR2 或 TMR3。每次外部引脚由高电平到低电平或者由低电平
到高电平(由 TnE 位决定)进行转换时,计数器增加一。
单片机
全部单片机
8 位定时器数目
3
定时器的名称
定时/计数器 0
定时/计数器 2
定时/计数器 3
寄存器的名称
TMR0
TMR2
TMR3
控制寄存器名称
TMR0C
TMR2C
TMR3C
16 位定时器数目
1
定时器的名称
定时/计数器 1
寄存器的名称
TMR1L/TMR1H
控制寄存器名称
TMR1C


Número de pieza similar - HT56R67_14

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_10 Datasheet
696Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit MCU
HT56R67 HOLTEK-HT56R67_12 Datasheet
758Kb / 104P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit MCU
More results

Descripción similar - HT56R67_14

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R67 HOLTEK-HT56R67 Datasheet
810Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66_14 Datasheet
4Mb / 123P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R66 HOLTEK-HT56R66 Datasheet
801Kb / 104P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62 Datasheet
720Kb / 108P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64 Datasheet
723Kb / 90P
   TinyPower A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652_11 Datasheet
318Kb / 45P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT46R652 HOLTEK-HT46R652 Datasheet
404Kb / 47P
   A/D with LCD Type 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_12 Datasheet
786Kb / 108P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R62 HOLTEK-HT56R62_13 Datasheet
5Mb / 145P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
HT56R64 HOLTEK-HT56R64_12 Datasheet
674Kb / 90P
   TinyPowerTM A/D Type with LCD 8-Bit OTP MCU
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com