Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

HT56RU25 Datasheet(PDF) 81 Page - Holtek Semiconductor Inc

No. de pieza HT56RU25
Descripción Electrónicos  DAC?갏SO7816, UART, A/D
Download  155 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  HOLTEK [Holtek Semiconductor Inc]
Página de inicio  http://www.holtek.com
Logo HOLTEK - Holtek Semiconductor Inc

HT56RU25 Datasheet(HTML) 81 Page - Holtek Semiconductor Inc

Back Button HT56RU25 Datasheet HTML 77Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 78Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 79Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 80Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 81Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 82Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 83Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 84Page - Holtek Semiconductor Inc HT56RU25 Datasheet HTML 85Page - Holtek Semiconductor Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 81 / 155 page
background image
HT56RU25
内置
DAC、ISO7816 及 UART 接口的
低功耗
A/D 型智能卡 OTP 单片机
Rev. 1.10
80
2014-05-19
Rev. 1.10
81
2014-05-19
RC 滤波器控制寄存器 – RCFLT
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Name
INT1FLT INT0FLT TM3FLT TM2FLT TM1FLT TM0FLT
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
R/W
POR
0
0
0
0
0
0
Bit 7~6
未定义,读为“
0”
Bit 5
INT1FLT:外部中断 1 输入 RC 滤波器使能控制位
0:除能
1:使能
Bit 4
INT0FLT:外部中断 0 输入 RC 滤波器使能控制位
0:除能
1:使能
Bit 3
TM3FLT:定时 / 计数器 3 输入 RC 滤波器使能控制位
详见其它章节
Bit 2
TM2FLT:定时 / 计数器 2 输入 RC 滤波器使能控制位
详见其它章节
Bit 1
TM1FLT:定时 / 计数器 1 输入 RC 滤波器使能控制位
详见其它章节
Bit 0
TM0FLT:定时 / 计数器 0 输入 RC 滤波器使能控制位
详见其它章节
外围中断
外围中断和外部中断工作方式类似,属于多功能
0 中断。
要使外围中断发生,总中断控制位
EMI、外围中断使能位 EPI 和多功能 0 中断
使能位
EMF0I 必须先被置位。当 PINT 引脚出现一个下降沿跳变,此时外部中
断请求标志位
PEF 被置位,外部设备发生中断。外围中断引脚与其它引脚共用,
可以通过配置选项设置为外围中断脚。当中断使能,堆栈未满且外围中断脚出
现一个下降沿跳变,单片机将调用位于
24H 处的多功能 0 中断向量子程序。当
响应外围中断服务子程序时,中断请求标志位
MF0F 会被复位且 EMI 位会被清
零以除能其它中断。
PEF 标志位不会自动复位,由应用程序清零。
定时
/ 计数器中断
要使定时
/ 计数器 0 或者定时 / 计数器 1 中断发生,总中断控制位 EMI 和相应
的内部中断使能位
ET0I 或 ET1I 必须先被置位。当定时 / 计数器溢出,相应的
中断请求标志位
T0F 或 T1F 将置位并触发定时 / 计数器中断。当中断使能,堆
栈未满,定时
/ 计数器溢出发生中断时,将调用位于地址 14H 或 18H 的子程序。
当响应中断服务子程序时,中断请求标志位
T0F 或 T1F 会被自动复位且 EMI
位会被清零以除能其它中断。
定时
/ 计数器 0 和定时 / 计数器 1 有各自的中断向量,然而定时 / 计数器 2 和定
/ 计数器 3 的中断向量包含在多功能 1 中断中。要使定时 / 计数器 2 或定时 /
计 数 器
3 中断发生,总中断控制位 EMI,相应的内部中断使能位 ET2I 或
ET3I,多功能 1 中断使能位 EMF1I 必须先被置位。当定时 / 计数器 2 或定时 /
计数器
3 溢出时,相应的中断请求标志位 T2F 或 T3F 置位,将发生中断。当中
断使能,堆栈未满,定时
/ 计数器 2 或定时 / 计数器 3 溢出时,将会调用位于地
28H 处的子程序。当响应定时 / 计数器 2 或定时 / 计数器 3 的中断子程序时,
多功能
1 中断请求标志位 MF1F 会被复位且 EMI 位会被清为 0 以除能其它中断。
T2F 和 T3F 标志位应在应用程序中清除,因为它不会自动复位。


Número de pieza similar - HT56RU25

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R22 HOLTEK-HT56R22 Datasheet
739Kb / 131P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_12 Datasheet
824Kb / 134P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_14 Datasheet
718Kb / 127P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R23 HOLTEK-HT56R23 Datasheet
739Kb / 131P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R23 HOLTEK-HT56R23 Datasheet
718Kb / 127P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
More results

Descripción similar - HT56RU25

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Holtek Semiconductor In...
HT66F3197 HOLTEK-HT66F3197 Datasheet
7Mb / 210P
   Enhanced A/D MCU with EEPROM and UART
HT46RU26 HOLTEK-HT46RU26 Datasheet
688Kb / 86P
   A/D Type 8-Bit MCU with UART
HT66F319 HOLTEK-HT66F319 Datasheet
8Mb / 185P
   Enhanced A/D Flash MCU with EEPROM and UART
HT46RU24 HOLTEK-HT46RU24 Datasheet
475Kb / 60P
   A/D Type 8-Bit OTP MCU with UART
HT46RU232 HOLTEK-HT46RU232 Datasheet
473Kb / 60P
   A/D Type 8-Bit OTP MCU with UART
logo
YAMAHA CORPORATION
YM3014 YAMAHA-YM3014 Datasheet
409Kb / 6P
   Serial Input Floating D/A Converter (DAC-SS)
logo
STMicroelectronics
AN1800 STMICROELECTRONICS-AN1800 Datasheet
76Kb / 7P
   STR71x BSPI USED AS A UART
logo
Holtek Semiconductor In...
HT56R22 HOLTEK-HT56R22 Datasheet
739Kb / 131P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_14 Datasheet
718Kb / 127P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
HT56R22 HOLTEK-HT56R22_12 Datasheet
824Kb / 134P
   TinyPowerTM A/D Type 8-Bit OTP MCU with DAC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com