Motor de Búsqueda de Datasheet de Componentes Electrónicos
  Spanish  ▼
ALLDATASHEET.ES

X  

RGTH80TK65 Datasheet(PDF) 8 Page - Rohm

No. de pieza RGTH80TK65
Descripción Electrónicos  650V 40A Field Stop Trench IGBT
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricante Electrónico  ROHM [Rohm]
Página de inicio  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RGTH80TK65 Datasheet(HTML) 8 Page - Rohm

Back Button RGTH80TK65 Datasheet HTML 3Page - Rohm RGTH80TK65 Datasheet HTML 4Page - Rohm RGTH80TK65 Datasheet HTML 5Page - Rohm RGTH80TK65 Datasheet HTML 6Page - Rohm RGTH80TK65 Datasheet HTML 7Page - Rohm RGTH80TK65 Datasheet HTML 8Page - Rohm RGTH80TK65 Datasheet HTML 9Page - Rohm RGTH80TK65 Datasheet HTML 10Page - Rohm RGTH80TK65 Datasheet HTML 11Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
www.rohm.com
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
RGTH80TK65
lElectrical Characteristic Curves
0.01
0.1
1
10
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
D= 0.5
0.2
0.1
0.01
0.02
0.05
Single Pulse
Fig.17 IGBT Transient Thermal Impedance
Pulse Width : t1[s]
t1
t2
P
DM
Duty=t1/t2
Peak T
j=PDM×ZthJC+TC
8/9
2016.01 - Rev.A


Número de pieza similar - RGTH80TK65

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
RGTH80TK65D ROHM-RGTH80TK65D Datasheet
889Kb / 13P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
More results

Descripción similar - RGTH80TK65

Fabricante ElectrónicoNo. de piezaDatasheetDescripción Electrónicos
logo
Rohm
RGS80TS65HR ROHM-RGS80TS65HR Datasheet
405Kb / 10P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2019.02 - Rev.A
RGW80TK65E ROHM-RGW80TK65E Datasheet
1Mb / 12P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2018.03 - Rev.A
RGTV80TS65 ROHM-RGTV80TS65 Datasheet
974Kb / 10P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2019.12 - Rev.A
RGS80TS65D ROHM-RGS80TS65D Datasheet
905Kb / 13P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
RGTH80TS65D ROHM-RGTH80TS65D Datasheet
1Mb / 13P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
RGTH80TS65 ROHM-RGTH80TS65 Datasheet
1,007Kb / 11P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
RGTV80TS65D ROHM-RGTV80TS65D Datasheet
1Mb / 12P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2019.12 - Rev.A
RGW80TK65 ROHM-RGW80TK65 Datasheet
1Mb / 10P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
2017.10 - Rev.A
RGTH80TK65D ROHM-RGTH80TK65D Datasheet
889Kb / 13P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
RGT80TS65D ROHM-RGT80TS65D Datasheet
733Kb / 12P
   650V 40A Field Stop Trench IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Descarga

Go To PDF Page


Enlace URL




Política de Privacidad
ALLDATASHEET.ES
¿ALLDATASHEET es útil para Ud.?  [ DONATE ] 

Todo acerca de Alldatasheet   |   Publicidad   |   Contáctenos   |   Política de Privacidad   |   Intercambio de Enlaces   |   Lista de Fabricantes
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com